Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EMZB21A03V Fiches technique (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMZB21A03V Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No de pièce EMZB21A03V
Télécharger  EMZB21A03V Télécharger
Taille du fichier   183.64 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMZB21A03V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EMZB21A03V Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No de pièce EMZB21A03V
Télécharger  EMZB21A03V Click to download

Taille du fichier   183.64 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMZB21A03V Fiches technique (HTML) - Excelliance MOS Corp.


EMZB21A03V Détails du produit

Product Summary:
   BVDSS 30V
   RDSON (MAX.) 21mΩ
   ID 9A

UIS, Rg 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free
ESD Protection




Numéro de pièce similaire - EMZB21A03V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMZB21A03VG EXCELLIANCE-EMZB21A03VG Datasheet
200Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Description similaire - EMZB21A03V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB11A03G EXCELLIANCE-EMB11A03G Datasheet
202Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB17A03H EXCELLIANCE-EMB17A03H Datasheet
218Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB21A03V EXCELLIANCE-EMB21A03V Datasheet
185Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB22A04G EXCELLIANCE-EMB22A04G Datasheet
194Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBA5A10G EXCELLIANCE-EMBA5A10G Datasheet
194Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBJ7A25V EXCELLIANCE-EMBJ7A25V Datasheet
182Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF14A02V EXCELLIANCE-EMF14A02V Datasheet
219Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF30G02K EXCELLIANCE-EMF30G02K Datasheet
226Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF50A02VA EXCELLIANCE-EMF50A02VA Datasheet
201Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF20A02V EXCELLIANCE-EMZF20A02V Datasheet
191Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com