Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EMDJ0N20Q Fiches technique (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMDJ0N20Q Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No de pièce EMDJ0N20Q
Télécharger  EMDJ0N20Q Télécharger
Taille du fichier   190.64 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMDJ0N20Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EMDJ0N20Q Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No de pièce EMDJ0N20Q
Télécharger  EMDJ0N20Q Click to download

Taille du fichier   190.64 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMDJ0N20Q Fiches technique (HTML) - Excelliance MOS Corp.


EMDJ0N20Q Détails du produit

Product Summary:
   BVDSS 200V
   RDSON (MAX.) 1Ω
   ID 1.1A

UIS, 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




Numéro de pièce similaire - EMDJ0N20Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMDJ0N20A EXCELLIANCE-EMDJ0N20A Datasheet
219Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMDJ0N20G EXCELLIANCE-EMDJ0N20G Datasheet
182Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMDJ0N20J EXCELLIANCE-EMDJ0N20J Datasheet
174Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Description similaire - EMDJ0N20Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMD06N10E EXCELLIANCE-EMD06N10E Datasheet
231Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD06N80F EXCELLIANCE-EMD06N80F Datasheet
173Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD08N10E EXCELLIANCE-EMD08N10E Datasheet
231Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD08N80F EXCELLIANCE-EMD08N80F Datasheet
172Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N06A EXCELLIANCE-EMD10N06A Datasheet
224Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N06E EXCELLIANCE-EMD10N06E Datasheet
230Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N70F EXCELLIANCE-EMD10N70F Datasheet
170Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N06A EXCELLIANCE-EMD12N06A Datasheet
224Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N10H EXCELLIANCE-EMD12N10H Datasheet
215Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N60F EXCELLIANCE-EMD12N60F Datasheet
169Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com