Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA2490A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2490A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA2490A
Télécharger  TA2490A Télécharger
Taille du fichier   857.26 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 440 MHz

TA2490A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA2490A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA2490A
Télécharger  TA2490A Click to download

Taille du fichier   857.26 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 440 MHz

TA2490A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Numéro de pièce similaire - TA2490A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2492A TAI-SAW-TA2492A Datasheet
887Kb / 7P
SAW Filter 433.92 MHz
TA2493A TAI-SAW-TA2493A Datasheet
727Kb / 7P
SAW Filter 1176.45 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2493B TAI-SAW-TA2493B Datasheet
727Kb / 7P
SAW Filter 1176.45 MHz (BW 20.44 MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2494A TAI-SAW-TA2494A Datasheet
841Kb / 7P
SAW Filter 1420 MHz
TA2495A TAI-SAW-TA2495A Datasheet
476Kb / 7P
SAW Filter 353.5MHz SMD 3.8횞3.8 mm (BW=5MHz)
More results


Description similaire - TA2490A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
logo
EPCOS
B3773 EPCOS-B3773 Datasheet
74Kb / 9P
SAW filter 868.95 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1761A TAI-SAW-TA1761A Datasheet
444Kb / 6P
SAW Filter 440 MHz
TA1808A TAI-SAW-TA1808A Datasheet
431Kb / 7P
SAW Filter 440 MHz
TA1891A TAI-SAW-TA1891A Datasheet
280Kb / 7P
SAW Filter 440 MHz
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com