Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA1815D Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1815D Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA1815D
Télécharger  TA1815D Télécharger
Taille du fichier   323.73 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1950 MHz Band 1 TX SMD 1.1x0.9 mm

TA1815D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA1815D Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA1815D
Télécharger  TA1815D Click to download

Taille du fichier   323.73 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1950 MHz Band 1 TX SMD 1.1x0.9 mm

TA1815D Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Numéro de pièce similaire - TA1815D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1815DA TAI-SAW-TA1815DA Datasheet
488Kb / 7P
SAW Filter 1950 MHz Band 1 TX SMD 1.1x0.9 mm (BW=60 MHz)
More results


Description similaire - TA1815D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1950A TAI-SAW-TA1950A Datasheet
373Kb / 11P
SAW Filter 1960 MHz Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1870DN TAI-SAW-TA1870DN Datasheet
333Kb / 8P
SAW Filter 1960 MHz 60MHz BW Band 2 SMD 1.1x0.9 mm
TA1872A TAI-SAW-TA1872A Datasheet
464Kb / 9P
SAW Filter 1732.5MHz Band 4 Tx SMD 1.1x0.9 mm
TA1886A TAI-SAW-TA1886A Datasheet
633Kb / 9P
SAW Filter 2535 MHz Band 7 Tx SMD 1.1x0.9 mm
TA1949A TAI-SAW-TA1949A Datasheet
427Kb / 10P
SAW Filter 737.5 MHz Band 12 SMD 1.1x0.9 mm (BW=17 MHz)
TA2124A TAI-SAW-TA2124A Datasheet
505Kb / 8P
SAW Filter 2595 MHz Band 41 TRX SMD 1.1x0.9 mm
TA2280A TAI-SAW-TA2280A Datasheet
484Kb / 8P
SAW Filter 2605 MHz Band 41 TRX SMD 1.1x0.9 mm
TA1815DA TAI-SAW-TA1815DA Datasheet
488Kb / 7P
SAW Filter 1950 MHz Band 1 TX SMD 1.1x0.9 mm (BW=60 MHz)
TA1845DN1224 TAI-SAW-TA1845DN1224 Datasheet
470Kb / 9P
SAW Filter 2140 MHz Band 1 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA2042B TAI-SAW-TA2042B Datasheet
940Kb / 10P
SAW Filter 847 MHz Band 20 SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com