Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SB988 Fiches technique (PDF) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

2SB988 Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
No de pièce 2SB988
Télécharger  2SB988 Télécharger
Taille du fichier   131.33 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Site Internet  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
Description Silicon PNP Power Transistor

2SB988 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SB988 Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

No de pièce 2SB988
Télécharger  2SB988 Click to download

Taille du fichier   131.33 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Site Internet  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
Description Silicon PNP Power Transistor

2SB988 Fiches technique (HTML) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.


2SB988 Détails du produit

DESCRIPTION
• Collector-Emitter Breakdown Voltage- : V(BR)CEO= -60V(Min)
• Collector Power Dissipation- : Pc= 30W@ Tc= 25 TC
• Low Collector Saturation Voltage- : VCE(satr -1.0V(Max)@ (lc= -2A,IB= -0.2A

APPLICATIONS
• Designed for general purpose applications.




Numéro de pièce similaire - 2SB988

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
2SB988 KEC-2SB988 Datasheet
177Kb / 5P
2SC3229
logo
Savantic, Inc.
2SB988 SAVANTIC-2SB988 Datasheet
93Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SB988 JMNIC-2SB988 Datasheet
160Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SB988 ISC-2SB988 Datasheet
136Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SB988 SAVANTIC-2SB988 Datasheet
95Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
More results


Description similaire - 2SB988

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SA1142 NEC-2SA1142 Datasheet
64Kb / 1P
PNP SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
2N5151 MICROSEMI-2N5151 Datasheet
60Kb / 2P
PNP POWER SILICON TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1303 ISC-2SA1303 Datasheet
106Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1741 ISC-2SA1741 Datasheet
164Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA1880 NJSEMI-2SA1880 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1939 NJSEMI-2SA1939 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1941 NJSEMI-2SA1941 Datasheet
74Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1943 NJSEMI-2SA1943 Datasheet
81Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1986 NJSEMI-2SA1986 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
BDY83 NJSEMI-BDY83 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com