Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RUM001L02 Fiches technique (PDF) - Rohm

RUM001L02 Datasheet PDF - Rohm
No de pièce RUM001L02
Télécharger  RUM001L02 Télécharger
Taille du fichier   2176.3 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Nch 20V 100mA Small Signal MOSFET

RUM001L02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
RUM001L02 Datasheet PDF - Rohm

No de pièce RUM001L02
Télécharger  RUM001L02 Click to download

Taille du fichier   2176.3 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Nch 20V 100mA Small Signal MOSFET

RUM001L02 Fiches technique (HTML) - Rohm




Numéro de pièce similaire - RUM001L02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TECH PUBLIC Electronics...
RUM001L02-TP TECHPUBLIC-RUM001L02-TP Datasheet
552Kb / 3P
N-Channel Mosfet
More results


Description similaire - RUM001L02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RV1C001ZP ROHM-RV1C001ZP Datasheet
701Kb / 11P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV2C001ZP ROHM-RV2C001ZP Datasheet
765Kb / 11P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV3C001ZP ROHM-RV3C001ZP Datasheet
751Kb / 11P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV3CA01ZP ROHM-RV3CA01ZP Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RUQ050N02FRA ROHM-RUQ050N02FRA Datasheet
2Mb / 15P
Nch 20V 5A Small Signal MOSFET
RE1C001UN ROHM-RE1C001UN Datasheet
2Mb / 13P
Nch 20V 100mA Small Signal MOSFET
RE1C001ZP ROHM-RE1C001ZP Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RU1C001UN ROHM-RU1C001UN Datasheet
2Mb / 13P
Nch 20V 100mA Small Signal MOSFET
RU1C001ZP ROHM-RU1C001ZP Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RZM001P02 ROHM-RZM001P02 Datasheet
2Mb / 13P
Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com