Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NTE5309 Fiches technique (PDF) - NTE Electronics

NTE5309 Datasheet PDF - NTE Electronics
No de pièce NTE5309
Télécharger  NTE5309 Télécharger
Taille du fichier   16.49 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Description Single Phase Bridge Rectifier 4 Amp

NTE5309 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NTE5309 Datasheet PDF - NTE Electronics

No de pièce NTE5309
Télécharger  NTE5309 Click to download

Taille du fichier   16.49 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Description Single Phase Bridge Rectifier 4 Amp

NTE5309 Fiches technique (HTML) - NTE Electronics


NTE5309 Détails du produit

Features:
● Ideal for Printed Circuit Board
● Surge Overload Rating: 200A (Peak)




Numéro de pièce similaire - NTE5309

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NTE Electronics
NTE53016 NTE-NTE53016 Datasheet
66Kb / 2P
Silicon Bridge Rectifier, 50A
NTE53020 NTE-NTE53020 Datasheet
66Kb / 2P
Silicon Bridge Rectifier, 50A
NTE5304 NTE-NTE5304 Datasheet
17Kb / 2P
Silicon Bridge Rectifier, 1.5A
NTE5307 NTE-NTE5307 Datasheet
17Kb / 2P
Silicon Bridge Rectifier, 1.5A
More results


Description similaire - NTE5309

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NTE Electronics
NTE166 NTE-NTE166 Datasheet
18Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier 2.0 Amp
NTE5312 NTE-NTE5312 Datasheet
16Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
NTE5318 NTE-NTE5318 Datasheet
16Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier 4 Amp
NTE5322W NTE-NTE5322W Datasheet
17Kb / 2P
Silicon Bridge Rectifier, Single-Phase, 25 Amp
NTE5329 NTE-NTE5329 Datasheet
17Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier 6 Amp
NTE5340 NTE-NTE5340 Datasheet
15Kb / 1P
Silicon Bridge Rectifier Single-Phase, 40 Amp
logo
List of Unclassifed Man...
TU800 ETC2-TU800 Datasheet
140Kb / 4P
8 AMP Single-Phase Bridge Rectifier
logo
NTE Electronics
NTE5313 NTE-NTE5313 Datasheet
20Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
NTE5315 NTE-NTE5315 Datasheet
19Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
logo
DIYI Electronic Technol...
GBJ25005 DYELEC-GBJ25005 Datasheet
3Mb / 2P
SINGLE PHASE AMP GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com