document.write("
| SMA36VG-CB2-R Fabricant |
| Numéro de pièce trouvée : Résultats correspondant à & commançant par le terme sont "SMA36VG-CB2-R" Totale : 5 ( 1/1 Page) |
| Fabricant | No de pièce | Fiches technique Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() onsemi | SMA3101-TL-E | ![]() | MMIC, RF Amplifier, 5 V, 10 mA, 0.1 to 3 GHz, SC 88FL / MCPH6, 3000-REEL | yes end_of_life | ![]() |
| SMA3103-TL-E | ![]() | MMIC, RF Amplifier, 5 V, 19 mA, 0.1 to 3.3 GHz, SC 88FL / MCPH6, 3000-REEL | yes active | ![]() | |
| SMA3107-TL-E | ![]() | MMIC, RF Amplifier, 3 V, 6 mA, 0.1 to 2.8 GHz, SC 88FL / MCPH6, 3000-REEL | yes active | ![]() | |
| SMA3109-TL-E | ![]() | MMIC, RF Amplifier, 3 V, 16 mA, 0.1 to 3.6 GHz, SC 88FL / MCPH6, 3000-REEL | yes active | ![]() | |
| SMA3117-TL-H | ![]() | MMIC, RF Amplifier, 5 V, 22.7 mA, 0.1 to 3 GHz, SC 88FL / MCPH6, 3000-REEL | yes active | ![]() |
1 |