document.write("

R24-R2 Fabricant
Numéro de pièce trouvée : Résultats correspondant à & commançant par le terme sont "R24-R2" Totale : 2 ( 1/1 Page)
FabricantNo de pièceFiches technique
Date
Size
DescriptionRohs
Pb Free
Lifecycle
Direct Link
\"logo\"
RECOM Power Inc
R24-100B (81000006)Regulated DC/DC Converter; In-V: 24; Out-V: 105; In V MIN: 21; In V MAX: 27; Out V MIN: 56; Out V MAX: 135; Out-mA: 50; Isolation: 3kV; Output: single; Power Watts or Amps: 5W; Package: DIP24; Short Circuit Protec: Yes; MC INPUT-V: 24; MC OUTPUT-V: 100; Lcompliant
yes
active
R24-150B (81000009)Regulated DC/DC Converter; In-V: 24; Out-V: 159; In V MIN: 21; In V MAX: 27; Out V MIN: 92; Out V MAX: 200; Out-mA: 50; Isolation: 3kV; Output: single; Power Watts or Amps: 5W; Package: DIP24; Short Circuit Protec: Yes; MC INPUT-V: 24; MC OUTPUT-V: 150; Lcompliant
yes
active

1

");