document.write("
| PIP3210-R Fabricant |
| Numéro de pièce trouvée : Résultats correspondant à & commançant par le terme sont "PIP3210-R" Totale : 1 ( 1/1 Page) |
| Fabricant | No de pièce | Fiches technique Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() NXP Semiconductors | PIP3213-R /T3 | ![]() | TOPFET high side switch SMD version - Channel resistance: 1 x 20 mOhms; Configuration: Single High Side Topfet ; Nominal current: 18 A; Operating voltage: 6~35 VDC; Protection current: 65 A; RDS(on): 20 mOhm; VDSmax: 50 V | compliant yes active |
1 |