document.write("
| PIP3209-R Fabricant |
| Numéro de pièce trouvée : Résultats correspondant à & commançant par le terme sont "PIP3209-R" Totale : 1 ( 1/1 Page) |
| Fabricant | No de pièce | Fiches technique Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() NXP Semiconductors | PIP3202-DC /T3 | ![]() | TOPFET dual high side switch - Channel resistance: 2 x 40 mOhms; Configuration: Dual High Side Topfet ; Nominal current: 8 A; Operating voltage: 6~35 VDC; Protection current: 30 A; RDS(on): 40 mOhm; VDSmax: 50 V | compliant yes active |
1 |