document.write("
| CS-7344-R Fabricant |
| Numéro de pièce trouvée : Résultats correspondant à & commançant par le terme sont "CS-7344-R" Totale : 2 ( 1/1 Page) |
| Fabricant | No de pièce | Fiches technique Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() CUI Inc | CS-3212 | ![]() | 22.5 x 16.7 mm, 8~18 Vdc, Panel Mount, 2 Pin, Solid State Audio Indicator Buzzer | compliant yes active | ![]() |
| CS-3224 | ![]() | 22.5 x 16.7 mm Solid State Audio Indicator, 20~28 Vdc, Panel Mount, 2 Pin; Sound Pressure Level (db): 76.00000; Rated Voltage (Vdc): 24.00000; Operating Temperature (°C): -20.00000, 60.00000; Height (mm): 15.50000; Dimensions LxWxH (in): 0.66, 0 | compliant yes active | ![]() |
1 |