document.write("
| BA2-R2 Fabricant |
| Numéro de pièce trouvée : Résultats correspondant à & commançant par le terme sont "BA2-R2" Totale : 5 ( 1/1 Page) |
| Fabricant | No de pièce | Fiches technique Date Size | Description | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() New Jersey Semiconducto... | BA243A | ![]() | Diode Switching 35V 0.1A 2-Pin DO-35 | no unknown active | ![]() |
| BA244A | ![]() | Diode Switching 35V 0.1A 2-Pin DO-35 | no unknown active | ![]() | |
![]() NXP Semiconductors | BA277 T/R | ![]() | Band-switching diode - Cd typ.: 1.2@VR=6V AND F=1MHz max pF; IF max: 100 mA; RD @ IF=2 mA AND F=100 MHz max: 0.7 Ohm; VR max: 35 V | compliant no active | ![]() |
| BA277,135 | ![]() | BA277 - Band-switching diode SOD 2-Pin | compliant obsolete | ||
| BA277,335 | ![]() | BA277 - Band-switching diode SOD 2-Pin | compliant obsolete |
1 |