Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PE15A63008 Fiches technique(PDF) 5 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

No de pièce PE15A63008
Description  TECHNICAL DATA SHEET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Site Internet  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE15A63008 Fiches technique(HTML) 5 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE15A63008 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A63008 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A63008 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A63008 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE15A63008 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
5
PE15A63008 REV 1.0
1.2 dB NF, 10 dBm P1dB, 2.6 GHz to 3.1 GHz, Input
Protected Low Noise Amplifier, 30 dB Gain, SMA
PE15A63008 CAD Drawing


Numéro de pièce similaire - PE15A63008

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pasternack Enterprises,...
PE15A63008 PASTERNACK-PE15A63008 Datasheet
749Kb / 6P
1.2 dB NF Input Protected Low Noise Amplifier
PE15A63008 PASTERNACK-PE15A63008_V01 Datasheet
749Kb / 6P
1.2 dB NF Input Protected Low Noise Amplifier
More results

Description similaire - PE15A63008

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pasternack Enterprises,...
PE15A3595 PASTERNACK-PE15A3595_17 Datasheet
450Kb / 6P
TECHNICAL DATA SHEET
PE15A3900 PASTERNACK-PE15A3900_17 Datasheet
421Kb / 6P
TECHNICAL DATA SHEET
PE-020SR PASTERNACK-PE-020SR Datasheet
305Kb / 3P
TECHNICAL DATA SHEET
PE70A5005 PASTERNACK-PE70A5005 Datasheet
560Kb / 6P
TECHNICAL DATA SHEET
PE70A5011 PASTERNACK-PE70A5011 Datasheet
561Kb / 6P
TECHNICAL DATA SHEET
PE70A5012 PASTERNACK-PE70A5012 Datasheet
557Kb / 6P
TECHNICAL DATA SHEET
PE15A4029 PASTERNACK-PE15A4029 Datasheet
490Kb / 7P
TECHNICAL DATA SHEET
PE15A4040 PASTERNACK-PE15A4040 Datasheet
442Kb / 6P
TECHNICAL DATA SHEET
PE15A8007 PASTERNACK-PE15A8007 Datasheet
435Kb / 5P
TECHNICAL DATA SHEET
PE15A3270 PASTERNACK-PE15A3270 Datasheet
465Kb / 9P
TECHNICAL DATA SHEET
PE15A3295 PASTERNACK-PE15A3295 Datasheet
447Kb / 6P
TECHNICAL DATA SHEET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com