Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PS26 Fiches technique(PDF) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

No de pièce PS26
Description  Surface Mount Schottky Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Site Internet  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

PS26 Fiches technique(HTML) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

  PS26 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics PS26 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics PS26 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics PS26 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PS26
Surface Mount Schottky Rectifier
Reverse Voltage 60V Forward Current 2A
Package Outline Dimensions
Packing Information
Packing quantities:
Tape & Reel Specification
Soldering footprint
Package
Unit:mm
MIN
MAX
A
0.75
0.90
B
0.85
1.05
B1
0.85
1.05
C
0.1
0.25
D
1.9
2.1
E
2.9
3.1
L1
2.0
2.45
L2
0.4
0.85
L3
1.3
1.7
HE
3.5
3.9
iSGA
Reel size
Quantity/reel
Quantity/inner Box
Quantity/Carton
7"
3K
30K
120K
www.goodark.com
3/4
2016.05-Rev.A


Numéro de pièce similaire - PS26

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Elektron Components Ltd...
PS26 BULGIN-PS26 Datasheet
85Kb / 1P
Accessories
logo
Bulgin Limited. All rig...
PS26/A0220/63/00 BULGINLIMITED-PS26/A0220/63/00 Datasheet
389Kb / 9P
Mains Filters
PS26/A0220/63/10 BULGINLIMITED-PS26/A0220/63/10 Datasheet
389Kb / 9P
Mains Filters
PS26/A0220/63/15 BULGINLIMITED-PS26/A0220/63/15 Datasheet
389Kb / 9P
Mains Filters
PS26/A0220/63/20 BULGINLIMITED-PS26/A0220/63/20 Datasheet
389Kb / 9P
Mains Filters
More results

Description similaire - PS26

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SGL34-20 PACELEADER-SGL34-20 Datasheet
606Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIER
SR320M PACELEADER-SR320M Datasheet
607Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
DSK12 WINNERJOIN-DSK12 Datasheet
64Kb / 2P
Surface Mount Schottky rectifier
logo
GOOD-ARK Electronics
FS32 GOOD-ARK-FS32 Datasheet
367Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
LS24A GOOD-ARK-LS24A Datasheet
395Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
LS26 GOOD-ARK-LS26 Datasheet
423Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
PS12 GOOD-ARK-PS12 Datasheet
447Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
SGC101BSH GOOD-ARK-SGC101BSH Datasheet
218Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
SGC2060ST GOOD-ARK-SGC2060ST Datasheet
410Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
SK1B5 GOOD-ARK-SK1B5 Datasheet
766Kb / 5P
Surface Mount Schottky Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com