Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

P2202ACMC Fiches technique(PDF) 191 Page - Teccor Electronics

No de pièce P2202ACMC
Description  solid state crowbar devices
PDF  212 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TECCOR [Teccor Electronics]
Site Internet  http://www.littelfuse.com/
Logo TECCOR - Teccor Electronics

P2202ACMC Fiches technique(HTML) 191 Page - Teccor Electronics

Back Button P2202ACMC Datasheet HTML 187Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 188Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 189Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 190Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 191Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 192Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 193Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 194Page - Teccor Electronics P2202ACMC Datasheet HTML 195Page - Teccor Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 191 / 212 page
background image
© 2002 Teccor Electronics
6-1
http://www.teccor.com
SIDACtor® Data Book and Design Guide
+1 972-580-7777
6 Mechanical Data
The following section describes the mechanical specifications of SIDACtor products.
Package Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
DO-214AA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Modified DO-214AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
TO-92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
MS-013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Modified TO-220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
TO-218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
TeleLink Surface Mount Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Single In-line Protector (SIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
Summary of Packing Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Packing Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
DO-214AA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
TO-92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Modified MS-013 Six-pin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Modified TO-220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
TeleLink Surface Mount Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Lead Form Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Modified TO-220 Type 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Modified TO-220 Type 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
Modified TO-220 Type 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More