Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NSCW455A Fiches technique(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce NSCW455A
Description  LED
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NSCW455A Fiches technique(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button NSCW455A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
-6-
日亜化学工業(株)
STSE-CC3047A
<Cat.No.030827>
(6) 静電気に対する取り扱い
・ 本LEDは静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。
取り扱いに際しては、リストバンド、静電気防止手袋等の静電気対策を十分行って下さい。
・ 使用機器、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。
また、実装される機器等についても
サージ対策の実施を推奨します。
・ LEDを機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くよう
お願いします。 電流を下げて(1mA以下推奨)VF検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は
容易に検出できます。
・ 損傷したLEDには、リ-ク電流が著しく大きくなる、順方向の立ち上がり電圧が低下する、
低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。
判定基準:( VF>2.0V at IF=0.5mA )
(7) その他
・ マトリックス動作をさせる際は、素子にかかる逆方向電圧が最大定格を超えないように注意下さい。
・ LEDの出力を上げた状態で長時間直視しますと、目を痛めることがありますので注意して下さい。
・ 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。
又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。
・ 本製品は、一般電子機器(事務・通信・計測機器、家電製品等)に使用されることを意図しております。
特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れ
のある用途(航空・宇宙用、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、
安全装置等)にご使用をお考えの場合は事前に弊社営業窓口までご相談願います。
・ 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を
行わないで下さい。万一本製品に不具合が発見された場合は、本製品自体の解体をすることなく
弊社まで直接ご連絡下さい。
・ 量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
・ 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。


Numéro de pièce similaire - NSCW455A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NSCW455AT NICHIA-NSCW455AT Datasheet
284Kb / 13P
TYPE WHITE LED
More results

Description similaire - NSCW455A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
LED
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
HB Electronic Component...
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
LED
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
LED
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-GRS DOMINANT-DDH-GRS Datasheet
149Kb / 8P
LED
DDR-GJS-D2F1-1-I2 DOMINANT-DDR-GJS-D2F1-1-I2 Datasheet
794Kb / 13P
LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
Infrared LED Subminiature LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com