Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NSCW455A Fiches technique(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce NSCW455A
Description  LED
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NSCW455A Fiches technique(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button NSCW455A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
-5-
日亜化学工業(株)
STSE-CC3047A
<Cat.No.030827>
(4) 半田付け
・ 本品は、リフロー対応品です。 ディップ半田については保証できません。
・ 半田付け推奨条件
リフロー半田
手半田
鉛入り半田
無鉛半田
予備加熱
加熱時間
半田温度
時間
条件
120~150℃
120 秒以内
240℃以下
10 秒以内
温度プロファイル①参照
180~200℃
120 秒以内
260℃以下
10 秒以内
温度プロファイル②参照
(N2 リフロー推奨)
コテ温度
時間
350℃以下
3 秒以内
(1 回)
※ リフロー半田後急冷却は避けて下さい。
【温度プロファイル(基板表面)】
下図を参照下さい。
【推奨取り付けパターン】
右図を参照下さい。
・ 大気リフローの場合、リフロー時の熱や雰囲気の影響により、光度低下を起こすことがあります。
リフローに際しては、N2 リフローを推奨致します。
・ 基本的に半田の取り付け後の修正は行わないで下さい。 やむをえず修正する場合は双頭式の半田
コテを使用して下さい。また、事前に修正による特性の劣化のなきことを確認の上行って下さい。
・ リフロー半田は 2 回までとして下さい。
・ 半田付け時、加熱された状態でLEDにストレスを加えないで下さい。
・ 半田付け後、プリント基板をそらさないで下さい。
(5) 洗浄
・ 洗浄剤は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。 その他の洗浄剤の使用に当たっては
パッケージ及び樹脂が浸される場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用を
お願い致します。 フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
・ 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。 やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け
方によりLEDへの影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。
120 秒以内
予熱
120~150℃
240℃MAX.
10 秒以内
200℃以上
60 秒以内
2.5~5℃/秒
2.5~5℃/秒
<①: 鉛入り半田>
120 秒以内
予熱
180~200℃
260℃MAX.
10 秒以内
220℃以上
60 秒以内
1~5℃/秒
1~5℃/秒
<②: 無鉛半田>
(単位:mm)
1.3
4.4


Numéro de pièce similaire - NSCW455A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NSCW455AT NICHIA-NSCW455AT Datasheet
284Kb / 13P
TYPE WHITE LED
More results

Description similaire - NSCW455A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
LED
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
HB Electronic Component...
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
LED
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
LED
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-GRS DOMINANT-DDH-GRS Datasheet
149Kb / 8P
LED
DDR-GJS-D2F1-1-I2 DOMINANT-DDR-GJS-D2F1-1-I2 Datasheet
794Kb / 13P
LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
Infrared LED Subminiature LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com