Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NSCW455A Fiches technique(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce NSCW455A
Description  LED
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NSCW455A Fiches technique(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  NSCW455A Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW455A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
-4-
日亜化学工業(株)
STSE-CC3047A
<Cat.No.030827>
7.注意事項
白色LEDは青色LEDと特殊蛍光体との組み合わせにて実現した素子です。 このため動作電流値に
より多少色調の変化がありますので、ご使用の際には充分ご確認下さい。
(1) 防湿梱包
・ チップタイプLEDは、パッケージに吸収された水分が半田付け時の熱で気化膨張することにより、
界面の剥離が発生し光学的劣化を起こす可能性があります。 そのためお客様にて実装するまでの、
吸湿量を最小限に抑えるため防湿梱包を実施しております。
・ 防湿梱包には乾燥剤(シリカゲル)を入れたチャック付きアルミ防湿袋を使用しています。
シリカゲルは吸湿が進むと青色からピンクへ変色します。
(2) 保管
・ 保管条件
開封前:30℃以下、90%RH 以下とし 1 年以内にお使い下さい。
また、乾燥剤(シリカゲル)入り密閉容器等での保管を推奨します。
開封後:30℃以下、70%RH 以下とし 168 時間(7 日)以内に半田付けを完了下さい。
万一未使用のLEDが残った場合は、乾燥剤(シリカゲル)入り密閉容器等で
保管して下さい。 なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
・ 上記保管期間を過ぎた場合は、下記条件にてベーキング処理を施して下さい。
また、保管期間内
に同封してある乾燥剤(シリカゲル)の青色が無くなった場合も、同様にベーキングをお願いします。
ベーキング条件 : 65±5℃
24 時間 以上
・ 電極部分は、銀メッキが施されております。
腐蝕性ガス等を含む雰囲気にさらされますとメッキ表面
が変質し、半田付けの際に問題が生じる事があります。 保管雰囲気の管理に充分注意し、速やかに
ご使用下さい。
・ 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
(3) 熱の発生
・ LEDをご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。 通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の
熱抵抗やLEDの集合状態により変化します。 熱の集中を避け、LED周囲の環境条件が最大定格を
超えることがないよう配慮して下さい。 また場合によっては、放熱等の処理を施して下さい。
・ LED周囲の温度条件により使用電流を決めて下さい。


Numéro de pièce similaire - NSCW455A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NSCW455AT NICHIA-NSCW455AT Datasheet
284Kb / 13P
TYPE WHITE LED
More results

Description similaire - NSCW455A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
LED
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
HB Electronic Component...
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
LED
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
LED
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-GRS DOMINANT-DDH-GRS Datasheet
149Kb / 8P
LED
DDR-GJS-D2F1-1-I2 DOMINANT-DDR-GJS-D2F1-1-I2 Datasheet
794Kb / 13P
LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
Infrared LED Subminiature LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com