Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N4728 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce 1N4728
Description  Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N4728 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  1N4728 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N4728 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N4728 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1N4728 thru 1N4764
Vishay Semiconductors
formerly General Semiconductor
Document Number 88304
www.vishay.com
18-Apr-02
3
Ratings and
Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)
1N4728 ... 1N4764


Numéro de pièce similaire - 1N4728

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
1N4728 MOTOROLA-1N4728 Datasheet
113Kb / 9P
One Watt Hermetically Sealed Glass Silicon Zener Diodes
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N4728 YANGJIE-1N4728 Datasheet
116Kb / 3P
Zener Diodes
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4728 SEMTECH_ELEC-1N4728 Datasheet
302Kb / 4P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
First Components Intern...
1N4728 FCI-1N4728 Datasheet
977Kb / 3P
1 Watt ZENER DIODES (3.3V to 100V) 1.0 W power dissipation
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
40Kb / 4P
Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
More results

Description similaire - 1N4728

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com