Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MUR805 Fiches technique(PDF) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

No de pièce MUR805
Description  Power Rectifiers
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

MUR805 Fiches technique(HTML) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  MUR805 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR805 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR805 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR805 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR805 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR805 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MUR805 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MUR805, MUR810, MUR815, MUR820, MUR840, MUR860
http://kersemi.com
6
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50
100
200
500
1000
t, TIME (ms)
Figure 16. Thermal Response
D = 0.5
0.05
SINGLE PULSE
P(pk)
t1
t2
DUTY CYCLE, D = t1/t2
ZqJC(t) = r(t) RqJC
RqJC = 1.5°C/W MAX
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT T1
TJ(pk) − TC = P(pk) ZqJC(t)
1000
10
20
50
10
100
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 17. Typical Capacitance
0.1
0.01
100
200
500
1.0
2.0
5.0
20
50
TJ = 25°C


Numéro de pièce similaire - MUR805

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Commercial Compon...
MUR805 MCC-MUR805 Datasheet
102Kb / 2P
8 Amp S uper Fast Glass Passivated R ec tif ie r 50 to 400 Volts
logo
ON Semiconductor
MUR805 ONSEMI-MUR805 Datasheet
106Kb / 8P
SWITCHMODE Power Rectifiers
December, 2004 ??Rev. 5
MUR805 ONSEMI-MUR805 Datasheet
80Kb / 7P
ULTRAFAST RECTIFIERS 8.0 AMPERES, 50??00 VOLTS
July, 2006 ??Rev. 7
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
MUR805 BILIN-MUR805 Datasheet
192Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
MUR805 CHENYI-MUR805 Datasheet
68Kb / 2P
8Amp super fast glass passivated rectifier 50to400 volts
More results

Description similaire - MUR805

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
USD735 MICROSEMI-USD735 Datasheet
84Kb / 2P
POWER SCHOTTKY RECTIFIERS
logo
Semikron International
SKBB80-70-4 SEMIKRON-SKBB80-70-4 Datasheet
362Kb / 3P
Power Bridge Rectifiers
DBI25 SEMIKRON-DBI25 Datasheet
324Kb / 3P
Power Bridge Rectifiers
logo
Microsemi Corporation
USD520 MICROSEMI-USD520_03 Datasheet
135Kb / 3P
POWER SCHOTTKY RECTIFIERS
logo
Yea Shin Technology Co....
MUR405 YEASHIN-MUR405 Datasheet
84Kb / 3P
Power Rectifiers
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MUR420RLG KERSEMI-MUR420RLG Datasheet
426Kb / 7P
Power Rectifiers
MUR805 KERSEMI-MUR805 Datasheet
468Kb / 7P
Power Rectifiers
logo
EM Microelectronic - MA...
MUR420RLG EMMICRO-MUR420RLG Datasheet
426Kb / 7P
Power Rectifiers
MUR805 EMMICRO-MUR805 Datasheet
468Kb / 7P
Power Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MUR1610CT NJSEMI-MUR1610CT Datasheet
80Kb / 2P
Power Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com