Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

JANTX2N6847 Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce JANTX2N6847
Description  Repetitive Avalanche Ratings
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

JANTX2N6847 Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  JANTX2N6847_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier JANTX2N6847_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier JANTX2N6847_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier JANTX2N6847_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier JANTX2N6847_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier JANTX2N6847_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier JANTX2N6847_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.irf.com
5
IRFF9220
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
-10V
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off)
tf


Numéro de pièce similaire - JANTX2N6847_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
JANTX2N6847U IRF-JANTX2N6847U Datasheet
137Kb / 7P
REPETITIVE AVALANCHE AND dv/dt RATED HEXFET TRANSISTORS SURFACE MOUNT (LCC-18)
More results

Description similaire - JANTX2N6847_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
JANTX2N6784 IRF-JANTX2N6784_15 Datasheet
191Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6790 IRF-JANTX2N6790_15 Datasheet
199Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6796 IRF-JANTX2N6796_15 Datasheet
134Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
IRF140 IRF-IRF140_15 Datasheet
147Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
IRF240 IRF-IRF240_15 Datasheet
150Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768_15 Datasheet
148Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6758 IRF-JANTX2N6758_15 Datasheet
151Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6764 IRF-JANTX2N6764_15 Datasheet
153Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6800 IRF-JANTX2N6800_15 Datasheet
196Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6851 IRF-JANTX2N6851_15 Datasheet
248Kb / 7P
Repetitive Avalanche Ratings
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com