Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SJ7805-B Fiches technique(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce SJ7805-B
Description  Positive Voltage Regulator
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SJ7805-B Fiches technique(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SJ7805-B_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SJ7805-B_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SJ7805-B_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
SJ7805-B
3-Terminal
Positive Voltage Regulator
17-Dec-2010 Rev. C
Page 2 of 3
SJ7805-B ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Refer to the test circuits, TJ=0~125 °C, IO=500mA, VIN=10V, CIN=0.33μF, CO=0.1μF unless otherwise specified)
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Units
VO
B-Rank(5%)
VIN=10V, IO=500mA, TJ=25 °C
7.5V V
IN 20V, 5mA I
≦≦ O≦1A, PD≦15W
4.75
5.0
5.25
V
7V V
IN 25V, I
O=500mA, TJ=25 °C
-
3
50
 △
VO(Line Regulation)
8V V
IN 12V, I
O=500mA, TJ=25 °C
-
1
25
mV
VIN=10V, 5mA I
O≦1A, TJ=25 °C
-
-
100
 △
VO(Load Regulation)
VIN=10V, 250mA I
O≦750mA, TJ=25 °C
-
-
50
mV
IQ
VIN=10V, IO=500mA, TJ=25 °C
-
-
8
mA
VIN=10V, 5mA I
O≦1A
-
-
0.5
IQ
7V V
IN 2
5V, IO=500mA
-
-
1.3
mA
VN
10Hz f 100
≦≦
KHz
-
40
-
μA
RR
8V V
IN 18V, f=120Hz,
TJ=25 °C
-
80
-
dB
VD
Io=1A, TJ=25 °C
-
2
-
V
ISC
VIN=35V, TJ=25 °C
-
250
-
mA
IPK
Tj=25°C
-
1.8
-
mA
 △
VO / △Tj
IO=5mA, 0°C Tj 25°C
≦≦
-
-0.6
-
mV/°C
TYPICAL APPLICATION


Numéro de pièce similaire - SJ7805-B_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SJ7805-B SECOS-SJ7805-B Datasheet
200Kb / 3P
3-Terminal Positive Voltage Regulator
More results

Description similaire - SJ7805-B_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SL2136 SECOS-SL2136 Datasheet
614Kb / 4P
Positive Voltage Regulator
SSC2146 SECOS-SSC2146 Datasheet
979Kb / 5P
Positive Voltage Regulator
logo
Weitron Technology
WT78LXX WEITRON-WT78LXX Datasheet
1Mb / 10P
Positive Voltage Regulator
WT78LXXK WEITRON-WT78LXXK Datasheet
900Kb / 7P
Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_11 Datasheet
467Kb / 15P
POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-78DXX ESTEK-ET-78DXX Datasheet
478Kb / 9P
Positive-Voltage Regulator
ET-78MXX ESTEK-ET-78MXX Datasheet
609Kb / 11P
Positive-Voltage Regulator
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SE78XX SECOS-SE78XX_15 Datasheet
422Kb / 5P
Positive Voltage Regulator
SJ78M09 SECOS-SJ78M09_15 Datasheet
85Kb / 2P
Positive Voltage Regulator
SU78XX-B SECOS-SU78XX-B_15 Datasheet
534Kb / 4P
Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_18 Datasheet
409Kb / 15P
POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com