Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

JANTX2N6768 Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce JANTX2N6768
Description  TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.300ohm, Id=14A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

JANTX2N6768 Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  JANTX2N6768 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier JANTX2N6768 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier JANTX2N6768 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier JANTX2N6768 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier JANTX2N6768 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier JANTX2N6768 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier JANTX2N6768 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.irf.com
5
IRF350
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b.
Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 11.
Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature


Numéro de pièce similaire - JANTX2N6768

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768 Datasheet
233Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=400V, Rds(on)=0.300ohm, Id=14A)
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768 Datasheet
148Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768_15 Datasheet
148Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
More results

Description similaire - JANTX2N6768

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768 Datasheet
233Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=400V, Rds(on)=0.300ohm, Id=14A)
IRF130 IRF-IRF130 Datasheet
147Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.18ohm, Id=14A)
IRF330 IRF-IRF330 Datasheet
146Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=1.00ohm, Id=5.5A)
IRF360 IRF-IRF360 Datasheet
139Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=25A)
IRF340 IRF-IRF340 Datasheet
145Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)0.55ohm, Id=10A)
IRFI360 IRF-IRFI360 Datasheet
210Kb / 8P
   TRANSISTOR N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=25A)
IRFN350 IRF-IRFN350 Datasheet
212Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=400V, Rds(on)=0.315ohm, Id=14A)
IRF644 IRF-IRF644 Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
IRFIZ24N IRF-IRFIZ24N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=14A)
IRF9530NS IRF-IRF9530NS Datasheet
173Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com