Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IPP60R299CPXKSA1 Fiches technique(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce IPP60R299CPXKSA1
Description  CoolMOS Power Transistor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPP60R299CPXKSA1 Fiches technique(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPP60R299CPXKSA1 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
9??-'@)004?
4VVS=>A
a # : A0<& <,9 =4=>: <
7LHZ[XLY
V)DL: HI;><JG: D;B : G>I/ HGiJX
V2 A
IG6 A
DL <6I: 8
=6G<:
V" MIG: B : 9K 9IG6I: 9
V% ><= E: 6@8
JGG: CI8
6E67>A
>IN
V. J6A
>;>: 9 for industrial grade applications 68
8
DG9>C< ID ' " !"
 
V- 7;G: : A
: 69 EA
6I>C< / D% 0 8
DB EA
>6CI; Halogen free mold compound
 : : 7! " %  # 4==;0.4,77C /0=429 0/ 1: <
% 6G9 HL>I8
=>C< 0 * - 0 IDEDA
D<>: H
! ,B48 ?8 <,>49 2= 6I, [   YJCA:HHDI=: GL>H: HE: 8>;>: 9
?HXHTLZLX
A_TIVS 4VUKPZPVUY
CUPZ
DCI>CJDJH9G6>C 8
JGG: CI
( =
, <   Y
9
, <  Y
- JA
H: 9 9G6>C 8
JGG: CI
+#
( =%af]dV
, <   Y
 K6A
6C8
=: : C: G<N H>C<A
: EJA
H:
' 9L
( =   - == 3
+2)
^C
 K6A
6C8
=: : C: G<N G: E: I>I>K: 1 9K
+#%,#
' 9K
( =   - == 3
 K6A
6C8
=: 8
JGG: CI G: E: I>I>K: 1 9K
+#%,#
( 9K
9
* , 0 # " 1 92 (U1 GJ<<: 9C: HH
92 (U1
- =L  3
O(_d
$ 6I: HDJG8
: KDA
I6<:
- @L
deReZT
O

/   % O
- DL: G9>HH>E6I>DC
) e`e
, <   Y
P
, E: G6I>C< 6C9 HIDG6<: I: B E: G6IJG:
, [ , deX
u<
* DJCI>C< IDGFJ:
*  6C9 *   H8
G: LH

+ 8
B
DHS[L
**
0
,-
v,)
2/
   
)'--
-'-
.)
v+)
- =L  1[%^Ri
/.)
O
+ =L"`_#%^Ri
)'+22
"
* X%eja
++
_<
# <: /?.>% ?8 8 ,<C
I@&MH++)
B_WL
?HJRHNL
" </0<49 2  : /0
=HXRPUN
BII/)K+22<I
I@&MH++)
0 -    
/K+22I
/ : K  
E6<: 
   


Numéro de pièce similaire - IPP60R299CPXKSA1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IPP60R299CP INFINEON-IPP60R299CP Datasheet
334Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-04-04
IPP60R299CP INFINEON-IPP60R299CP Datasheet
274Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.2 2007-10-25
logo
Inchange Semiconductor ...
IPP60R299CP ISC-IPP60R299CP Datasheet
338Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
logo
Infineon Technologies A...
IPP60R299CP INFINEON-IPP60R299CP_07 Datasheet
274Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.2 2007-10-25
More results

Description similaire - IPP60R299CPXKSA1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
SPA06N60C3 INFINEON-SPA06N60C3 Datasheet
202Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 1.0 2004-04-27
IPB60R165CP INFINEON-IPB60R165CP Datasheet
335Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.1 2009-06-05
IPD60R385CP INFINEON-IPD60R385CP Datasheet
350Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-04-04
IPI60R199CP INFINEON-IPI60R199CP Datasheet
323Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-06-19
IPP60R199CP INFINEON-IPP60R199CP Datasheet
338Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-06-19
IPW60R045CP INFINEON-IPW60R045CP Datasheet
355Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-06-19
IPW60R299CP INFINEON-IPW60R299CP Datasheet
353Kb / 10P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-04-04
SPA11N60CFD INFINEON-SPA11N60CFD Datasheet
262Kb / 12P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 1.2 2006-05-15
IPW90R340C3 INFINEON-IPW90R340C3 Datasheet
761Kb / 11P
CoolMOS Power Transistor
2008-07-29 revision:1.0
IPA60R125CP INFINEON-IPA60R125CP_07 Datasheet
562Kb / 10P
CoolMos Power Transistor
2007-11-30 revision:2.1
SPA11N60CFD_1012 INFINEON-SPA11N60CFD_1012 Datasheet
560Kb / 12P
CoolMOS Power Transistor
Rev. 1.4 2010-12-21
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com