Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF5N40 Fiches technique(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF5N40
Description  400V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF5N40 Fiches technique(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF5N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./-/Ω, 0 
,.1--.1µ /2/0 
"  !"  --µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





C)
 C>) 
)+&)4+67&µ'
(&&


)
∆C)
5∆
C>) 
 
4+67&µ'* 678

& %@

)58
4
D;) 
)+(&&))+&)


,
µ'
)+%6&)+,678


,&
µ'
4
;C/>
)+%&))+&)


,&&
'
4
;C/>*!
)+%&))+&)


,&&
'
 
)
; ) 
)+)4+67&µ'
% &

7 &
)
*
  
* 
)+,&)4+, 7'

, 62
, -

   
)+7&)4+, 7'

6 @


 

4  
)+67))+&)
+, &E#


%7&
(-&


  

-&
@&


*!  

2
9

   

 
)+6&&)4+( 7'
*+67Ω


,6
%&


*

-&
,%&


 

6&
7&


 

%&
2&

F
 ;
)+%6&)4+( 7'
)+,&)


,&
,%

F
; 

% &


F
;

( 7


     
4
B 


% &
'
4
B:  


,6
'
)
 ) 
)+&)4+% &'


, 7
)

*!* !
)+&)4+( 7'
45+,&&'5µ

,9&


F
*!* !

, &

µ


Numéro de pièce similaire - FQPF5N40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF5N40 ISC-FQPF5N40 Datasheet
277Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Description similaire - FQPF5N40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com