Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQL50N40 Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQL50N40
Description  400V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQL50N40 Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQL50N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQL50N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQL50N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQL50N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQL50N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQL50N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQL50N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQL50N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
  
 
   
5.45TYP
[5.45
±0.30]
5.45TYP
[5.45
±0.30]
4.90
±0.20
20.00
±0.20
(8.30)
(8.30)
(1.00)
(0.50)
(2.00)
(7.00)
(R1.00)
(7.00)
(1.50)
(1.50)
(1.50)
2.50
±0.20
3.00
±0.20
2.80
±0.30
1.00
+0.25
–0.10
0.60
+0.25
–0.10



Numéro de pièce similaire - FQL50N40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQL40N50 FAIRCHILD-FQL40N50 Datasheet
623Kb / 8P
500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQL40N50 ISC-FQL40N50 Datasheet
311Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQL40N50F FAIRCHILD-FQL40N50F Datasheet
635Kb / 8P
500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQL40N50F ISC-FQL40N50F Datasheet
309Kb / 2P
N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FQL50N40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com