Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SGL34-20 Fiches technique(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce SGL34-20
Description  Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SGL34-20 Fiches technique(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SGL34-20_11 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SGL34-20_11 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SGL34-20 ... SGL34-100
SGL34-20 ... SGL34-100
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage
Version 2011-10-10
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current – Nennstrom
0.5 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
20...100 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.
0.04g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Marking:
One gray ring denotes “cathode” and “Schottky-Rectifier”
The type numbers are noted only on the label on the reel
Kennzeichnung:
Ein grauer Ring kennzeichnet “Kathode” und “Schottky-Gleichrichter”
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
Forward voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] 1)
SGL34-20
20
20
< 0.50
SGL34-30
30
30
< 0.50
SGL34-40
40
40
< 0.50
SGL34-50
50
50
< 0.60
SGL34-60
60
60
< 0.60
SGL34-90
90
90
< 0.65
SGL34-100
100
100
< 0.65
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 75°C
IFAV
0.5 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
6 A 2)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
10/11 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
2 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
IF = 0.5 A, Tj = 25°C
2
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1


Numéro de pièce similaire - SGL34-20_11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
SGL34-20 DIOTEC-SGL34-20_15 Datasheet
139Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results

Description similaire - SGL34-20_11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_11 Datasheet
120Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK420 DIOTEC-SK420 Datasheet
109Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
PPS1520 DIOTEC-PPS1520 Datasheet
150Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK12 DIOTEC-SK12_13 Datasheet
119Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK12 DIOTEC-SK12_14 Datasheet
119Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_13 Datasheet
121Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_14 Datasheet
112Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK82 DIOTEC-SK82_14 Datasheet
113Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK310SMB DIOTEC-SK310SMB Datasheet
97Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK420 DIOTEC-SK420_14 Datasheet
105Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com