| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LPC4350 Fiches technique(PDF) 144 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPC4350 Fiches technique(HTML) 144 Page - NXP Semiconductors |
|
144 / 145 page ![]() LPC4350_30_20_10 All information provided in this document is subject to legal disclaimers. © NXP B.V. 2011. All rights reserved. Objective data sheet Rev. 2.1 — 23 September 2011 144 of 145 continued >> NXP Semiconductors LPC4350/30/20/10 32-bit ARM Cortex-M4/M0 microcontroller 20. Contents 1 General description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Features and benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.1 Ordering options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Pinning information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6.1 Pinning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.1 Architectural overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.2 ARM Cortex-M4 processor . . . . . . . . . . . . . . . 65 7.3 ARM Cortex-M0 co-processor . . . . . . . . . . . . 65 7.4 Interprocessor communication . . . . . . . . . . . . 65 7.5 AHB multilayer matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7.6 Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) . 66 7.6.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7.6.2 Interrupt sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7.7 Event router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7.8 Global Input Multiplexer Array (GIMA) . . . . . . 67 7.8.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7.9 System Tick timer (SysTick) . . . . . . . . . . . . . . 67 7.10 On-chip static RAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7.11 In-System Programming (ISP) . . . . . . . . . . . . 68 7.12 Boot ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 7.13 Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 7.14 Security features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 7.14.1 AES decryption engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 7.14.1.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 7.14.2 One-Time Programmable (OTP) memory . . . 72 7.15 General Purpose I/O (GPIO) . . . . . . . . . . . . . 72 7.15.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 7.16 Configurable digital peripherals . . . . . . . . . . . 73 7.16.1 State Configurable Timer (SCT) subsystem . . 73 7.16.1.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.16.2 Serial GPIO (SGPIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7.16.2.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7.17 AHB peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7.17.1 General Purpose DMA (GPDMA) . . . . . . . . . . 74 7.17.1.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7.17.2 SPI Flash Interface (SPIFI). . . . . . . . . . . . . . . 75 7.17.2.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 7.17.3 SD/MMC card interface . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 7.17.4 External Memory Controller (EMC). . . . . . . . . 75 7.17.4.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7.17.5 High-speed USB Host/Device/OTG interface (USB0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7.17.5.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7.17.6 High-speed USB Host/Device interface with ULPI (USB1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7.17.6.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7.17.7 LCD controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7.17.7.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7.17.8 Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7.17.8.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7.18 Digital serial peripherals. . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7.18.1 UART1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7.18.1.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 7.18.2 USART0/2/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 7.18.2.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 7.18.3 SPI serial I/O controller . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 7.18.3.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 7.18.4 SSP serial I/O controller. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 7.18.4.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 7.18.5 I2C-bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 7.18.5.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 7.18.6 I2S interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 7.18.6.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 7.18.7 C_CAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 7.18.7.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 7.19 Counter/timers and motor control . . . . . . . . . 82 7.19.1 General purpose 32-bit timers/external event counters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 7.19.1.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 7.19.2 Motor control PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 7.19.3 Quadrature Encoder Interface (QEI) . . . . . . . 83 7.19.3.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7.19.4 Repetitive Interrupt (RI) timer. . . . . . . . . . . . . 83 7.19.4.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7.19.5 Windowed WatchDog Timer (WWDT) . . . . . . 83 7.19.5.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7.20 Analog peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7.20.1 Analog-to-Digital Converter (ADC0/1) . . . . . . 84 7.20.1.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7.20.2 Digital-to-Analog Converter (DAC). . . . . . . . . 84 7.20.2.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7.21 Peripherals in the RTC power domain . . . . . . 85 7.21.1 RTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7.21.1.1 Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7.21.2 Alarm timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7.22 System control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7.22.1 Configuration registers (CREG) . . . . . . . . . . . 85 7.22.2 System Control Unit (SCU) . . . . . . . . . . . . . . 85 7.22.3 Clock Generation Unit (CGU) . . . . . . . . . . . . 86 7.22.4 Internal RC oscillator (IRC) . . . . . . . . . . . . . . 86 |