Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2N6486 Fiches technique(PDF) 4 Page - Mospec Semiconductor

No de pièce 2N6486
Description  POWER TRANSISTORS(15A,75W)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Site Internet  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

2N6486 Fiches technique(HTML) 4 Page - Mospec Semiconductor

  2N6486 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor 2N6486 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor 2N6486 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor 2N6486 Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
A


Numéro de pièce similaire - 2N6486

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6486 BOCA-2N6486 Datasheet
26Kb / 2P
NPN/PNP PLASTIC POWER TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
2N6486 CENTRAL-2N6486 Datasheet
71Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
2N6486 ETC-2N6486 Datasheet
347Kb / 8P
Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2N6486 SAVANTIC-2N6486 Datasheet
93Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N6486 JMNIC-2N6486 Datasheet
161Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results

Description similaire - 2N6486

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mospec Semiconductor
2N3055A MOSPEC-2N3055A Datasheet
193Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(15A)
2N4231A MOSPEC-2N4231A Datasheet
189Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(5A,75W)
2N6298 MOSPEC-2N6298 Datasheet
177Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(8A, 75W)
2N6546 MOSPEC-2N6546 Datasheet
211Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(15A,175W)
2SC3519 MOSPEC-2SC3519 Datasheet
138Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(15A,130W)
BD905 MOSPEC-BD905 Datasheet
143Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(15A,90W)
BU326 MOSPEC-BU326 Datasheet
123Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(6A,375-400V,75W)
MJE13004 MOSPEC-MJE13004 Datasheet
180Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(4A,300-400V,75W)
MJE2801T MOSPEC-MJE2801T Datasheet
119Kb / 2P
POWER TRANSISTORS(10A,60V,75W)
MJE2955T MOSPEC-MJE2955T Datasheet
123Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(10A,60V,75W)
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com