| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H563RI Fiches technique(PDF) 118 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H563RI Fiches technique(HTML) 118 Page - STMicroelectronics |
|
118 / 270 page ![]() G PG0 - - - UART9_RX FMC_A10 - LPTIM4_IN1 EVENTOUT PG1 - - - UART9_TX FMC_A11 - - EVENTOUT PG2 - - - - FMC_A12 - LPTIM6_ETR EVENTOUT PG3 - - - - FMC_A13 LPTIM5_ETR - EVENTOUT PG4 - - - - FMC_A14/FMC_BA0 - LPTIM4_ETR EVENTOUT PG5 - - - - FMC_A15/FMC_BA1 - - EVENTOUT PG6 - - OCTOSPI1_NCS UCPD1_FRSTX FMC_NE3 DCMI_D12/PSSI_D12 - EVENTOUT PG7 - - - UCPD1_FRSTX FMC_INT DCMI_D13/PSSI_D13 - EVENTOUT PG8 - - - ETH_PPS_OUT FMC_SDCLK - - EVENTOUT PG9 - OCTOSPI1_IO6 SAI2_FS_B SDMMC2_D0 FMC_NE2/ FMC_NCE DCMI_VSYNC/ PSSI_RDY -EVENTOUT PG10 - - SAI2_SD_B SDMMC2_D1 FMC_NE3 DCMI_D2/PSSI_D2 - EVENTOUT PG11 - - SDMMC2_D2 ETH_MII_TX_EN/ ETH_RMII_TX_EN - DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PG12 - - SDMMC2_D3 ETH_MII_TXD1/ ETH_RMII_TXD1 FMC_NE4 DCMI_D11/PSSI_D11 LPTIM5_CH1 EVENTOUT PG13 - - SDMMC2_D6 ETH_MII_TXD0/ ETH_RMII_TXD0 FMC_A24 LPTIM5_CH2 - EVENTOUT PG14 - OCTOSPI1_IO7 SDMMC2_D7 ETH_MII_TXD1/ ETH_RMII_TXD1 FMC_A25 LPTIM5_IN1 - EVENTOUT PG15 - - - - FMC_NCAS DCMI_D13/PSSI_D13 - EVENTOUT Table 16. Alternate functions AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/SAI2 /SDMMC1/SPI6 /UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC [NAND16)/FMC [NORmux)/FMC [NOR_RAM)/ OCTOSPI/ SDMMC2/TIM13/14 CRS/FMC[NAND 16)/OCTOSPI/S AI2/SDMMC2/ TIM8/USB_PD ETH[MII/RMII)/ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/ SDMMC2/ UART7/9/USB_PD FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ FMC[SDRAM_16bit) /SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ LPTIM5 LPTIM3/4/5/6/ TIM2/UART5 SYS |