| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H563II Fiches technique(PDF) 114 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H563II Fiches technique(HTML) 114 Page - STMicroelectronics |
|
114 / 270 page ![]() C PC0 SAI2_FS_B FMC_A25 OCTOSPI1_IO7 - FMC_SDNWE - - EVENTOUT PC1 SAI2_SD_A SDMMC2_CK OCTOSPI1_IO4 ETH_MDC - - - EVENTOUT PC2 - OCTOSPI1_IO2 - ETH_MII_TXD2 FMC_SDNE0 - - EVENTOUT PC3 - OCTOSPI1_IO0 - ETH_MII_TX_CLK FMC_SDCKE0 - - EVENTOUT PC4 - - - ETH_MII_RXD0/ ETH_RMII_RXD0 FMC_SDNE0 - - EVENTOUT PC5 - - OCTOSPI1_DQS ETH_MII_RXD1/ ETH_RMII_RXD1 FMC_SDCKE0 - - EVENTOUT PC6 SDMMC1_D0D IR FMC_NWAIT SDMMC2_D6 OCTOSPI1_IO5 SDMMC1_D6 DCMI_D0/PSSI_D0 - EVENTOUT PC7 SDMMC1_D12 3DIR FMC_NE1 SDMMC2_D7 OCTOSPI1_IO6 SDMMC1_D7 DCMI_D1/PSSI_D1 - EVENTOUT PC8 UART5_RTS/ UART5_DE FMC_NE2/ FMC_NCE FMC_INT FMC_ALE SDMMC1_D0 DCMI_D2/PSSI_D2 - EVENTOUT PC9 UART5_CTS OCTOSPI1_IO0 - FMC_CLE SDMMC1_D1 DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PC10 UART4_TX OCTOSPI1_IO1 - ETH_MII_TXD0/ ETH_RMII_TXD0 SDMMC1_D2 DCMI_D8/PSSI_D8 - EVENTOUT PC11 UART4_RX OCTOSPI1_NCS - - SDMMC1_D3 DCMI_D4/PSSI_D4 - EVENTOUT PC12 UART5_TX - - - SDMMC1_CK DCMI_D9/PSSI_D9 - EVENTOUT PC13 - - - - - - - EVENTOUT PC14 - - - - - - - EVENTOUT PC15 - - - - - - - EVENTOUT Table 16. Alternate functions AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/SAI2 /SDMMC1/SPI6 /UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC [NAND16)/FMC [NORmux)/FMC [NOR_RAM)/ OCTOSPI/ SDMMC2/TIM13/14 CRS/FMC[NAND 16)/OCTOSPI/S AI2/SDMMC2/ TIM8/USB_PD ETH[MII/RMII)/ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/ SDMMC2/ UART7/9/USB_PD FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ FMC[SDRAM_16bit) /SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ LPTIM5 LPTIM3/4/5/6/ TIM2/UART5 SYS |