| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32H562VG Fiches technique(PDF) 113 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H562VG Fiches technique(HTML) 113 Page - STMicroelectronics |
|
113 / 270 page ![]() B PB0 UART4_CTS - - ETH_MII_RXD2 - - LPTIM3_CH1 EVENTOUT PB1 - - - ETH_MII_RXD3 - - LPTIM3_CH2 EVENTOUT PB2 - OCTOSPI1_CLK OCTOSPI1_DQS - SDMMC1_CMD LPTIM5_ETR - EVENTOUT PB3 SPI6_SCK SDMMC2_D2 CRS_SYNC UART7_RX - - LPTIM6_ETR EVENTOUT PB4 SPI6_MISO SDMMC2_D3 - UART7_TX - DCMI_D7/PSSI_D7 - EVENTOUT PB5 SPI6_MOSI FDCAN2_RX - ETH_PPS_OUT FMC_SDCKE1 DCMI_D10/PSSI_D10 UART5_RX EVENTOUT PB6 LPUART1_TX FDCAN2_TX OCTOSPI1_NCS - FMC_SDNE1 DCMI_D5/PSSI_D5 UART5_TX EVENTOUT PB7 LPUART1_RX FDCAN1_TX SDMMC2_D5 SDMMC2_CKIN FMC_NL DCMI_VSYNC/ PSSI_RDY -EVENTOUT PB8 UART4_RX FDCAN1_RX SDMMC2_D4 ETH_MII_TXD3 SDMMC1_D4 DCMI_D6/PSSI_D6 - EVENTOUT PB9 UART4_TX FDCAN1_TX SDMMC2_D5 SDMMC2_CKIN SDMMC1_D5 DCMI_D7/PSSI_D7 - EVENTOUT PB10 - OCTOSPI1_NCS - ETH_MII_RX_ER - - - EVENTOUT PB11 - - - ETH_MII_TX_EN/ ETH_RMII_TX_EN FMC_NBL1 - - EVENTOUT PB12 - FDCAN2_RX - ETH_MII_TXD0/ ETH_RMII_TXD0 - - UART5_RX EVENTOUT PB13 - FDCAN2_TX - - SDMMC1_D0 - UART5_TX EVENTOUT PB14 UART4_RTS/ UART4_DE SDMMC2_D0 - - - - LPTIM3_ETR EVENTOUT PB15 UART4_CTS SDMMC2_D1 OCTOSPI1_CLK ETH_MII_TXD1/ ETH_RMII_TXD1 - DCMI_D2/PSSI_D2 UART5_RX EVENTOUT Table 16. Alternate functions AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/SAI2 /SDMMC1/SPI6 /UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC [NAND16)/FMC [NORmux)/FMC [NOR_RAM)/ OCTOSPI/ SDMMC2/TIM13/14 CRS/FMC[NAND 16)/OCTOSPI/S AI2/SDMMC2/ TIM8/USB_PD ETH[MII/RMII)/ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/ SDMMC2/ UART7/9/USB_PD FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ FMC[SDRAM_16bit) /SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ LPTIM5 LPTIM3/4/5/6/ TIM2/UART5 SYS |