Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HY3810P Fiches technique(PDF) 4 Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

No de pièce HY3810P
Description  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HUAYI [HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.hymexa.com/
Logo HUAYI - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

HY3810P Fiches technique(HTML) 4 Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

  HY3810P Datasheet HTML 1Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 2Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 3Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 4Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 5Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 6Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 7Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 8Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 9Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
0
4
Typical Operating Characteristics
Power Dissipation
Drain Current
Safe Operation Area
VDS - Drain - Source Voltage (V)
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200
0
50
100
150
200
250
300
T
C
=25
oC
0.01
0.1
1
10
100
500
1
10
100
1000
10ms
1ms
100us
DC
T
C
=25
oC
0
20
40 60
80 100 120 140 160 180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
200
T
C
=25
oC,V
G
=10V
limited by package
350
180
6000
Tc -
Temperature (°C)
Tc- Case Temperature (°C)
Case
HY3810P/M/B/PS/PM
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
Thermal Transient Impedance
Square Wave Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
Duty = 0.5
Mounted on minimum pad
R
JA : 62.5
oC/W
Single
V1.0
www.hymexa.com


Numéro de pièce similaire - HY3810P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
HUAYI MICROELECTRONICS ...
HY3810B6 HUAYI-HY3810B6 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Description similaire - HY3810P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com