Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HY3810P Fiches technique(PDF) 3 Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

No de pièce HY3810P
Description  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HUAYI [HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.hymexa.com/
Logo HUAYI - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

HY3810P Fiches technique(HTML) 3 Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD.

  HY3810P Datasheet HTML 1Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 2Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 3Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 4Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 5Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 6Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 7Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 8Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. HY3810P Datasheet HTML 9Page - HUAYI MICROELECTRONICS CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
-
45
3
Electrical Characteristics (Cont.) (T
C = 25C Unless Otherwise Noted)
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Dynamic Characteristics
RG
Gate Resistance
VGS=0V,VDS=0V,F=1MHz
-
2.3
-
Ciss
Input Capacitance
-
7889
-
Coss
Output Capacitance
-
1013
-
Crss
Reverse Transfer Capacitance
VGS=0V,
VDS=25V,
Frequency=1.0MHz
-
631
-
pF
td(ON)
Turn-on Delay Time
-
28
-
Tr
Turn-on Rise Time
-
td(OFF)
Turn-off Delay Time
-
85
-
Tf
Turn-off Fall Time
VDD=50V, RG=6 ,
IDS =90A, VGS=10V,
-
50
-
ns
Gate Charge Characteristics
Qg
Total Gate Charge
-
185
-
Qgs
Gate-Source Charge
-
34
-
Qgd
Gate-Drain Charge
VDS=80V, VGS=10V,
IDS=90A
-
60
-
nC
Note * : Pulse test ; pulse width
300
s, duty cycle2%.
.
HY3810
HY3810P/M/B/PS/PM
V1.0
www.hymexa.com


Numéro de pièce similaire - HY3810P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
HUAYI MICROELECTRONICS ...
HY3810B6 HUAYI-HY3810B6 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Description similaire - HY3810P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com