| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
EB632 Fiches technique(PDF) 102 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EB632 Fiches technique(HTML) 102 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
102 / 112 page ![]() Functional Differences Between MSC8101 (Mask 2K42A) and MSC8103 (Mask 2K87M), Rev. 2 102 Freescale Semiconductor Bootloader Program extractu #$e,#0,d7,d7 ;remove the extend bits and CS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; if Block size == 0 goto Boot_loaded ( end ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tsteq d7 ;compare d7 to 0 jt Boot_loaded;if d7 = 0->jmp to Boot Loaded nop ;due to restriction 6.4.4.a.3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Read Block Data ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; move.l (r8+$4),r5;Address to save the data on DPRAM (offset from SRAM ) move.l d8,d5 ;d5<-Block data address on seeprom nop ;due to restriction 6.4.4.a.2 add #$8,d5 ;increment d5 so it points to data (first 8 bytes = Header ) asll #$8,d5 ;Byte shift d5 ( prepare for read_bd) read_block move.l #$0,d0 ;Reset Status Bit in d0 read_block2 move.l r7,d4 bsr read_bd move.l d2,r4;r4<-Head Pointer nop ;due to restriction 6.4.4.a.2 move.w (r4),d8;d8<- CSE | Block size ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Checksum Enabled ???? ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bmtsts #$8000,d8.l; Test with CS bit is setted jt calc_cs ;if checksum enable jump to calc CS nop ;;due to restriction 6.4.4.a.3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Prepare Next Block Address ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PrepareNextBAdd add #$1,d10 ;increment the BD counter move.w (r4+$2),d8;d8<- Next Block Address move.l d8,d5;Restore address from d8 asll #$8,d5 ;d5 <- Address for next Block(1 Byte shifted ) jmp Get4FWord;jmp to Get 4 First words nop ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;Start Boot Execution ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Boot_loaded move.l #$80,d0 ;Set Boot Loaded flag on d0 move.l (r8+$4),r3;r3 receive Boot Start Address ; Reset all I2C Parameter to their default value move.l #$0,r1 move.b r1,(r6+I2MOD);Clear i2mod move.b r1,(r6+I2ADD);Slave Address= 00 ( optional ) |