| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L552VCU3PXXX Fiches technique(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU3PXXX Fiches technique(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 340 page ![]() 43 43 58 D6 59 D6 93 D5 136 43 43 59 93 D5 137 PB7 I/O FT _fa - LPTIM1_IN2, TIM4_CH2, TIM8_BKIN, I2C1_SDA, I2C4_SDA, USART1_RX, UART4_CTS, TSC_G2_IO4, FMC_NL, TIM17_CH1N, EVENTOUT COMP2_INM, PVD_IN 44 44 59 D7 60 D7 94 B5 137 44 44 60 94 B5 138 PH3- BOOT 0 I/O FT - EVENTOUT - 45 45 60 C7 61 C7 95 C5 138 45 45 61 95 C5 139 PB8 I/O FT _f - TIM4_CH3, SAI1_CK1, I2C1_SCL, DFSDM1_CKOUT, SDMMC1_CKIN, FDCAN1_RX, SDMMC1_D4, SAI1_MCLK_A, TIM16_CH1, EVENTOUT - Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |