| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32MP157AAA3T Fiches technique(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157AAA3T Fiches technique(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 259 page ![]() Port E PE0 UART8_RX - SAI2_MCLK_A - FMC_NBL0 DCMI_D2 - EVENTOUT PE1 UART8_TX - - - FMC_NBL1 DCMI_D3 - EVENTOUT PE2 - QUADSPI_ BK1_IO2 - ETH1_GMII_ TXD3/ ETH1_MII_ TXD3/ ETH1_RGMII_ TXD3 FMC_A23 - - EVENTOUT PE3 - SDMMC2_CK - - FMC_A19 - - EVENTOUT PE4 SDMMC1_ CKIN SDMMC2_D4 - SDMMC1_D4 FMC_A20 DCMI_D4 LCD_B0 EVENTOUT PE5 SDMMC1_ D0DIR SDMMC2_D6 - SDMMC1_D6 FMC_A21 DCMI_D6 LCD_G0 EVENTOUT PE6 SDMMC1_D2 - SAI2_MCLK_B - FMC_A22 DCMI_D7 LCD_G1 EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1/ DSI SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/DSI/RNG UART5/LCD SYS |