Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GFB70N03 Fiches technique(PDF) 4 Page - General Semiconductor

No de pièce GFB70N03
Description  N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GE [General Semiconductor]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo GE - General Semiconductor

GFB70N03 Fiches technique(HTML) 4 Page - General Semiconductor

  GFB70N03 Datasheet HTML 1Page - General Semiconductor GFB70N03 Datasheet HTML 2Page - General Semiconductor GFB70N03 Datasheet HTML 3Page - General Semiconductor GFB70N03 Datasheet HTML 4Page - General Semiconductor GFB70N03 Datasheet HTML 5Page - General Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
5
10
15
30
20
25
Fig. 8 – Capacitance
Ciss
Crss
Coss
f = 1MHZ
VGS = 0V
0
2
4
6
8
10
010
20
40
30
Fig. 7 – Gate Charge
50
60
70
VDS = 15V
ID = 35A
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
TJ = 125
°C
Fig. 9 – Source-Drain Diode
Forward Voltage
25
°C
--55
°C
VGS = 0V
VSD -- Source-to-Drain Voltage (V)
Qg -- Gate Charge (nC)
VDS -- Drain-to-Source Voltage (V)
0
0.005
0.01
0.02
0.015
0.025
0.03
2
468
10
Fig. 6 – On-Resistance vs.
Gate-to-Source Voltage
ID = 35A
TJ = 125
°C
25
°C
VGS -- Gate-to-Source Voltage (V)
Ratings and
Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)
GFB70N03
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET


Numéro de pièce similaire - GFB70N03

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
General Semiconductor
GFB75N03 GE-GFB75N03 Datasheet
102Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
More results

Description similaire - GFB70N03

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com