Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

H13003ADL Fiches technique(PDF) 2 Page - Shenzhen Jingdao Electronic Co.,Ltd

No de pièce H13003ADL
Description  Bipolar Junction Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JINGDAO [Shenzhen Jingdao Electronic Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.jdsemi.cn/en/
Logo JINGDAO - Shenzhen Jingdao Electronic Co.,Ltd

H13003ADL Fiches technique(HTML) 2 Page - Shenzhen Jingdao Electronic Co.,Ltd

  H13003ADL Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jingdao Electronic Co.,Ltd H13003ADL Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jingdao Electronic Co.,Ltd H13003ADL Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Jingdao Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
深圳市晶导电子有限公司
深圳市晶导电子有限公司
深圳市晶导电子有限公司
深圳市晶导电子有限公司
H13003ADL
www.jdsemi.cn
R
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.
Bipolar Junction Transistor
Add: 1-4F,3rd Building,Honghui Industrial Park, 2nd Liuxian Road,Xinan Street,Baoan District,Shenzhen City,P.R.C
Tel:0755-29799516
Fax:0755-29799515
第 2 页 2013 版
5
55
5.
..
. Characteristic Curve
Fig1
SOA(
(DC)
Fig2
Ptot–
–T
28
21
1
10
100
1000
0.1
1.0
10
0
100
150
0
35
Tc ( C)
VCE (V)
14
50
0.01
7
Fig3
Static Characteristic
Fig4
hFE-IC
0.01
0.1
10
1
IC (A)
1mA
10
1
100
IB=200mA
IB=40mA
IB=20mA
4
2
0
VCE (V)
10
5
0
Fig5 VCEsat-IC
Fig6 VBEsat-IC
0.5
1
1.5
Ic (A)
Ic (A)
0.1
10
1
0.01
10
1
0.1
0.01
10
1
0.1
0.01
Ta=25℃
Ta=25℃
Ta=25℃
VCE=5V
Ta=25℃
IC/IB=2
Ta=25℃
IC/IB=2
Ptot-Tc
Ptot-Ta


Numéro de pièce similaire - H13003ADL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Jingdao Electr...
H13003AD JINGDAO-H13003AD Datasheet
121Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
More results

Description similaire - H13003ADL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Jingdao Electr...
BU103A JINGDAO-BU103A Datasheet
115Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
BU103BD JINGDAO-BU103BD Datasheet
117Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
BU202DL JINGDAO-BU202DL Datasheet
116Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
BU102D JINGDAO-BU102D Datasheet
116Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
BU103BH JINGDAO-BU103BH Datasheet
113Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
BU8403 JINGDAO-BU8403 Datasheet
119Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
DK54DL JINGDAO-DK54DL Datasheet
121Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
E13005SDL JINGDAO-E13005SDL Datasheet
129Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
H13005D JINGDAO-H13005D Datasheet
123Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
S13003AD JINGDAO-S13003AD Datasheet
126Kb / 3P
   Bipolar Junction Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com