Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AMER150-36420AZ Fiches technique (PDF) - AIMTEC

AMER150-36420AZ Datasheet PDF - AIMTEC
No de pièce AMER150-36420AZ
Télécharger  AMER150-36420AZ Télécharger

Taille du fichier   1098.51 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Description up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter

AMER150-36420AZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AMER150-36420AZ Datasheet PDF - AIMTEC

No de pièce AMER150-36420AZ
Télécharger  AMER150-36420AZ Click to download

Taille du fichier   1098.51 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Description up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter

AMER150-36420AZ Fiches technique (HTML) - AIMTEC

AMER150-36420AZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 8Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 9Page - AIMTEC AMER150-36420AZ Datasheet HTML 10Page - AIMTEC



Numéro de pièce similaire - AMER150-36420AZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER150-36420AZ AIMTEC-AMER150-36420AZ Datasheet
922Kb / 9P
   up to 6.3A | AC-DC LED driver
AMER150-36420AZ AIMTEC-AMER150-36420AZ Datasheet
756Kb / 11P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER150-36420AZ AIMTEC-AMER150-36420AZ Datasheet
640Kb / 11P
   AC-DC Constant Current or Constant Voltage LED Driver
More results


Description similaire - AMER150-36420AZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER150-CAZ AIMTEC-AMER150-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER150-AZ AIMTEC-AMER150-AZ_13 Datasheet
1Mb / 11P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER150-AZ AIMTEC-AMER150-AZ_12 Datasheet
756Kb / 11P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER150-CAZ AIMTEC-AMER150-CAZ Datasheet
708Kb / 10P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER150-AZ AIMTEC-AMER150-AZ Datasheet
922Kb / 9P
   up to 6.3A | AC-DC LED driver
AMER90-CAZ AIMTEC-AMER90-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-CAZ AIMTEC-AMER120-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-CAZ AIMTEC-AMER90-CAZ Datasheet
711Kb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_12 Datasheet
738Kb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com