Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AMEPR15D-2470AZ-110W Fiches technique (PDF) - AIMTEC

AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet PDF - AIMTEC
No de pièce AMEPR15D-2470AZ-110W
Télécharger  AMEPR15D-2470AZ-110W Télécharger

Taille du fichier   317.02 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Description up to 1A | AC-DC LED Driver

AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet PDF - AIMTEC

No de pièce AMEPR15D-2470AZ-110W
Télécharger  AMEPR15D-2470AZ-110W Click to download

Taille du fichier   317.02 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC
Description up to 1A | AC-DC LED Driver

AMEPR15D-2470AZ-110W Fiches technique (HTML) - AIMTEC

AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMEPR15D-2470AZ-110W Datasheet HTML 5Page - AIMTEC



Numéro de pièce similaire - AMEPR15D-2470AZ-110W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMEPR15D-2470AZ AIMTEC-AMEPR15D-2470AZ Datasheet
514Kb / 5P
   up to 1A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR15D-2470AZ AIMTEC-AMEPR15D-2470AZ Datasheet
317Kb / 5P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
More results


Description similaire - AMEPR15D-2470AZ-110W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMEPR25D-24100AZ AIMTEC-AMEPR25D-24100AZ_16 Datasheet
212Kb / 4P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMEPR15D-AZ AIMTEC-AMEPR15D-AZ_16 Datasheet
317Kb / 5P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMEPR5-AZ AIMTEC-AMEPR5-AZ Datasheet
374Kb / 3P
   up to 1A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR15D-AZ AIMTEC-AMEPR15D-AZ Datasheet
514Kb / 5P
   up to 1A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR5-AZ AIMTEC-AMEPR5-AZ_16 Datasheet
202Kb / 3P
   up to 1A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR15D-AZ AIMTEC-AMEPR15D-AZ_13 Datasheet
510Kb / 5P
   up to 1A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR5-1630AZ AIMTEC-AMEPR5-1630AZ Datasheet
202Kb / 3P
   up to 1A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR30D-5070AZ-U AIMTEC-AMEPR30D-5070AZ-U Datasheet
505Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC LED driver
AMER60N-42130Z AIMTEC-AMER60N-42130Z Datasheet
819Kb / 7P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMEPR50N-42100Z AIMTEC-AMEPR50N-42100Z Datasheet
549Kb / 6P
   up to 1150mA | AC-DC LED driver
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com