Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM36 Fiches technique (PDF) - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SM36 Datasheet PDF - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
No de pièce SM36
Télécharger  SM36 Télécharger

Taille du fichier   1113.16 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  SY [Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Site Internet  http://my.import.or.kr/diodecn/index.html
Logo SY - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
Description VOLTAGE 5 to 36 Volts WATT 300 Watts

SM36 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SM36 Datasheet PDF - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

No de pièce SM36
Télécharger  SM36 Click to download

Taille du fichier   1113.16 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  SY [Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Site Internet  http://my.import.or.kr/diodecn/index.html
Logo SY - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
Description VOLTAGE 5 to 36 Volts WATT 300 Watts

SM36 Fiches technique (HTML) - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SM36 Datasheet HTML 1Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. SM36 Datasheet HTML 2Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. SM36 Datasheet HTML 3Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. SM36 Datasheet HTML 4Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SM36 Détails du produit

FEATURES
• Improved leakage current, maximum of 5 µA @ 5Vdc
• Maximum capacitance @ 0 Vdc Bias of 1.2 pF between terminals 1-3 or terminals 2-3
• IEC61000-4-2 esd 15kV Air, 8kV contact compliance
• IEC61000-4-5 lightning 17 Amps peak, 8x20 usec waveform
• Pb free product are available : 99% Sn above can meet RoHS environment substance directive request




Numéro de pièce similaire - SM36

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Semtech Corporation
SM36 SEMTECH-SM36 Datasheet
171Kb / 7P
   TVS Diode Array
logo
Guangdong Youtai Semico...
SM36 UMW-SM36 Datasheet
425Kb / 3P
   TVS Diode Array
logo
Micro Commercial Compon...
SM36 MCC-SM36 Datasheet
416Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressor 500 Watt
logo
Microsemi Corporation
SM36 MICROSEMI-SM36 Datasheet
138Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Semtech Corporation
SM36 SEMTECH-SM36 Datasheet
161Kb / 7P
   TVS Diode Array
More results


Description similaire - SM36

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shunye Enterprise
PJDLC12 SHUNYE-PJDLC12 Datasheet
1Mb / 3P
   5 to 24 Volts POWER 400 Watts VOLTAGE WATT
PJDLC05 SHUNYE-PJDLC05_17 Datasheet
1Mb / 3P
   5 to 24 Volts POWER 400 Watts VOLTAGE WATT
PJDLC24 SHUNYE-PJDLC24 Datasheet
1Mb / 3P
   5 to 24 Volts POWER 400 Watts VOLTAGE WATT
logo
DATEL, Inc.
HB300S5-60 DATEL-HB300S5-60 Datasheet
135Kb / 1P
   Half-Brick, 300-Watt, 5 Volts Output
logo
List of Unclassifed Man...
LDR100SB ETC-LDR100SB Datasheet
185Kb / 3P
   100 WATTS 36 VOLTS
logo
Advanced Power Technolo...
1214-150L ADPOW-1214-150L Datasheet
87Kb / 4P
   150 Watts, 36 Volts, 5 ms, 20% Radar 1200 to 1400 MHz
0910-300M ADPOW-0910-300M Datasheet
108Kb / 4P
   300 Watts - 50 Volts, 150us, 5% Radar 890 - 1000 MHz
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
SMAJ5.0 GXELECTRONICS-SMAJ5.0 Datasheet
1Mb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Reverse Voltage - 5.0 to 170 Volts PEAK PULSE POWER-300 WATTS
logo
Rectron Semiconductor
SD05C RECTRON-SD05C Datasheet
426Kb / 6P
   VOLTAGE RANGE 5 Volts POWER RATING 350 Watts
logo
New Jersey Semi-Conduct...
D64VS3 NJSEMI-D64VS3 Datasheet
804Kb / 2P
   300-400 VOLTS 15 AMP, 195 WATTS
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com