Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

E48SR1R225NRFA Fiches technique (PDF) - Delta Electronics, Inc.

E48SR1R225NRFA Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.
No de pièce E48SR1R225NRFA
Télécharger  E48SR1R225NRFA Télécharger

Taille du fichier   798.83 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricant  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Description High Efficiency: 91.5% @ 5.0V/12A

E48SR1R225NRFA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
E48SR1R225NRFA Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.

No de pièce E48SR1R225NRFA
Télécharger  E48SR1R225NRFA Click to download

Taille du fichier   798.83 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricant  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Description High Efficiency: 91.5% @ 5.0V/12A

E48SR1R225NRFA Fiches technique (HTML) - Delta Electronics, Inc.

Back Button E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. E48SR1R225NRFA Datasheet HTML 10Page - Delta Electronics, Inc. Next Button 



Numéro de pièce similaire - E48SR1R225NRFA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Delta Electronics, Inc.
E48SR1R225NRFA DELTA-E48SR1R225NRFA Datasheet
863Kb / 15P
   Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 1.2V/25A out
E48SR1R225NRFA DELTA-E48SR1R225NRFA Datasheet
916Kb / 15P
   Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 1.5V/25A out
E48SR1R225NRFA DELTA-E48SR1R225NRFA Datasheet
874Kb / 15P
   Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 1.5V/25A out
E48SR1R225NRFA DELTA-E48SR1R225NRFA Datasheet
1Mb / 15P
   Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 1.8V/25A out
E48SR1R225NRFA DELTA-E48SR1R225NRFA Datasheet
1Mb / 15P
   Delphi Series E48SR, 66W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules: 48V in, 1.8V/25A out
More results


Description similaire - E48SR1R225NRFA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Delta Electronics, Inc.
V48SH05020NNFA DELTA-V48SH05020NNFA Datasheet
798Kb / 14P
   High efficiency: 91.5% @ 5V/17A
logo
Micrel Semiconductor
MIC24056 MICREL-MIC24056 Datasheet
1Mb / 30P
   12V, 12A High-Efficiency Buck Regulator
MIC24055 MICREL-MIC24055 Datasheet
1Mb / 29P
   12V, 12A High-Efficiency Buck Regulator
logo
Monolithic Power System...
MP8763 MPS-MP8763 Datasheet
1Mb / 24P
   High Efficiency, 12A, 18V, Synchronous, Step-Down Converter
EV8712-L-00A MPS-EV8712-L-00A Datasheet
624Kb / 9P
   High Efficiency,12A,18V, Synchronous Step-Down Converter
MPQ8616-6 MPS-MPQ8616-6 Datasheet
982Kb / 29P
   High Efficiency, 6A/12A, 6V Synchronous Step-down Converter
MPQ8616-12 MPS-MPQ8616-12 Datasheet
1Mb / 29P
   High Efficiency, 6A/12A, 6V Synchronous Step-Down Converter
MPQ8616 MPS-MPQ8616 Datasheet
1Mb / 29P
   High Efficiency, 6A/12A, 6V Synchronous Step-down Converter
MPQ8632D-6 MPS-MPQ8632D-6 Datasheet
2Mb / 23P
   High Efficiency, 6A/12A, 18V Synchronous Step-down Converter
logo
Texas Instruments
LM21212MHX-1 TI1-LM21212MHX-1 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   12A High Efficiency Synchronous Point of Load Buck Regulator
More results




À propos de Delta Electronics, Inc.


Delta Electronics, Inc. est une société d'électronique multinationale taïwanaise fondée en 1971.
La société est spécialisée dans les solutions d'électronique et de gestion de l'énergie, notamment des fournitures d'alimentation sans interruption (UPS), des régulateurs de tension, des onduleurs de puissance, des ventilateurs sans balais de DC et des solutions d'énergie renouvelable telles que les onduleurs solaires.
Delta Electronics opère à l'échelle mondiale avec une forte présence en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.
La société fournit des solutions pour diverses industries, notamment des télécommunications, des centres de données, l'automatisation des bâtiments et les énergies renouvelables.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com