Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF140N03L Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF140N03L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQPF140N03L
Télécharger  FQPF140N03L Télécharger

Taille du fichier   326.17 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 30V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF140N03L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQPF140N03L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF140N03L
Télécharger  FQPF140N03L Click to download

Taille du fichier   326.17 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 30V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF140N03L Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF140N03L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF140N03L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF140N03L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF140N03L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF140N03L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF140N03L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF140N03L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF140N03L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



Numéro de pièce similaire - FQPF140N03L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF14N15 FAIRCHILD-FQPF14N15 Datasheet
761Kb / 8P
   150V N CHANNEL MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF14N15 ISC-FQPF14N15 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF14N30 ISC-FQPF14N30 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Description similaire - FQPF140N03L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP95N03L FAIRCHILD-FQP95N03L Datasheet
372Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB140N03L FAIRCHILD-FQB140N03L Datasheet
643Kb / 9P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB45N03L FAIRCHILD-FQB45N03L Datasheet
668Kb / 9P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP60N03L FAIRCHILD-FQP60N03L Datasheet
651Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM95N03L KERSEMI-KSM95N03L Datasheet
1Mb / 6P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF45N03L FAIRCHILD-FQPF45N03L Datasheet
688Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF60N03L FAIRCHILD-FQPF60N03L Datasheet
655Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP140N03L FAIRCHILD-FQP140N03L Datasheet
589Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UT60N03 UTC-UT60N03 Datasheet
221Kb / 5P
   30V, 60A N-CHANNEL LOGIC LEVEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDN361BN FAIRCHILD-FDN361BN Datasheet
103Kb / 5P
   30V N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com