Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX384B30-G Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

BZX384B30-G Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce BZX384B30-G
Télécharger  BZX384B30-G Télécharger

Taille du fichier   120.23 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Silicon planar Zener diodes

BZX384B30-G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BZX384B30-G Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce BZX384B30-G
Télécharger  BZX384B30-G Click to download

Taille du fichier   120.23 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Silicon planar Zener diodes

BZX384B30-G Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

BZX384B30-G Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BZX384B30-G Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BZX384B30-G Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BZX384B30-G Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BZX384B30-G Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BZX384B30-G Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix BZX384B30-G Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix BZX384B30-G Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

BZX384B30-G Détails du produit

• Silicon planar Zener diodes
• The Zener voltages are graded according to the
international E24 standard
• Standard Zener voltage tolerance is ± 5 %;
replace “C” with “B” for ± 2 % tolerance
• AEC-Q101 qualified available
(part number on request)
• ESD capability according to AEC-Q101:
Human body model > 8 kV
Machine model > 800 V
• Base P/N-G3 - green, commercial grade




Numéro de pièce similaire - BZX384B30-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
BZX384B30-V VISHAY-BZX384B30-V Datasheet
111Kb / 9P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.6, 17-May-06
BZX384B30-V VISHAY-BZX384B30-V Datasheet
108Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.8, 22-Nov-11
BZX384B30-V VISHAY-BZX384B30-V Datasheet
105Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.8, 22-Nov-11
More results


Description similaire - BZX384B30-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com