Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1803900002 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1803900002 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 1803900002
Télécharger  1803900002 Télécharger

Taille du fichier   40.87 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Description LED Array Holder for Sharp Mini Zenigata (COB) Array, 30.00 by 36.20mm Diameter

1803900002 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1803900002 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 1803900002
Télécharger  1803900002 Click to download

Taille du fichier   40.87 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Description LED Array Holder for Sharp Mini Zenigata (COB) Array, 30.00 by 36.20mm Diameter

1803900002 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

1803900002 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 1803900002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
180390-0002 MOLEX2-180390-0002 Datasheet
2Mb / 2P
   LED Array Holder for Sharp* Mega Zenigata (COB) and Sharp Mini Zenigata (COB) Arrays
logo
PHOENIX CONTACT
1803905 PHOENIX-1803905 Datasheet
142Kb / 6P
   MSTB 2,5/ 6-ST
1803905 PHOENIX-1803905 Datasheet
101Kb / 3P
   MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BD:1-6
1803905 PHOENIX-1803905 Datasheet
136Kb / 5P
   GMSTB 2,5/ 4-ST
1803905 PHOENIX-1803905 Datasheet
138Kb / 6P
   GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62
More results


Description similaire - 1803900002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
180330-0002 MOLEX2-180330-0002 Datasheet
2Mb / 2P
   LED Array Holder for Sharp* Mega Zenigata (COB) and Sharp Mini Zenigata (COB) Arrays
1803300002 MOLEX1-1803300002 Datasheet
41Kb / 1P
   LED Array Holder for Sharp Mega Zenigata (COB) Array, 40.00mm Diameter without
1803300003 MOLEX1-1803300003 Datasheet
38Kb / 1P
   LED Array Holder for Sharp Mega Zenigata (COB) Array, 50.00mm Diameter with Zhaga Cover
logo
Lumileds Lighting Compa...
2213130-2 LUMILEDS-2213130-2 Datasheet
240Kb / 2P
   TE LED holder for Sharp Mega Zenigata
logo
Molex Electronics Ltd.
1805800001 MOLEX1-1805800001 Datasheet
37Kb / 1P
   LED Array Holder for 16.00 by 19.00mm COB, Rectangular Version
1805800004 MOLEX1-1805800004 Datasheet
37Kb / 1P
   LED Array Holder for 16.00 by 19.00mm COB, Circular Version
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773700-7 TEC-1-1773700-7 Datasheet
263Kb / 3P
   Type Z50 LED holder for Sharp Mega Zenigata
logo
Molex Electronics Ltd.
1805600001 MOLEX1-1805600001 Datasheet
40Kb / 1P
   LED Array Holder for 15.85 by 15.85mm COB, Rectangular Version, Gold (Au) Plating
1805800005 MOLEX1-1805800005 Datasheet
37Kb / 1P
   LED Array Holder for 16.00 by 19.00mm COB, Circular Version, Gold (Au) Plating
1807200002 MOLEX1-1807200002 Datasheet
47Kb / 1P
   LED Array Holder for 23.85 by 23.85mm COB, Rectangular Version with integrated preprehold
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com