Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BU2506-E3 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

BU2506-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce BU2506-E3
Télécharger  BU2506-E3 Télécharger

Taille du fichier   115.33 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Thin single in-line package

BU2506-E3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BU2506-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce BU2506-E3
Télécharger  BU2506-E3 Click to download

Taille du fichier   115.33 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Thin single in-line package

BU2506-E3 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

BU2506-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BU2506-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BU2506-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BU2506-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BU2506-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BU2506-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

BU2506-E3 Détails du produit

* Tested to UL standard for safety electrically isolated semiconductor devices. UL 1557 4th edition.Dielectric tested to maximum case, storage and junction temperature to 150 °C to withstand 1500 V. Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating.



FEATURES

• UL recognition file number E309391 (QQQX2) UL 1557 (see *)

• Thin single in-line package

• Available for BU-5S lead forming option (part number with “5S” suffix, e.g. BU25065S)

• Superior thermal conductivity

• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106

• Material categorization: For definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



TYPICAL APPLICATIONS

General purpose use in AC/DC bridge full wave rectification for switching power supply, home appliances and white-goods applications.




Numéro de pièce similaire - BU2506-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
BU2506-E3-51 VISHAY-BU2506-E3-51 Datasheet
107Kb / 6P
   Enhanced isoCink™ Bridge Rectifiers
Revision: 23-Apr-13
BU2506-E3/45 VISHAY-BU2506-E3/45 Datasheet
111Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 16-Aug-13
BU2506-E3/51 VISHAY-BU2506-E3/51 Datasheet
111Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 16-Aug-13
More results


Description similaire - BU2506-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Yangzhou yangjie electr...
GBJH15005 YANGJIE-GBJH15005 Datasheet
150Kb / 4P
   Bridge Rectifiers : Thin single in-line package
logo
Shindengen Electric Mfg...
D3SB60 SHINDENGEN-D3SB60_17 Datasheet
444Kb / 4P
   Single In-line Package
D4SBL20U SHINDENGEN-D4SBL20U_17 Datasheet
615Kb / 4P
   Single In-line Package
D15XBN20 SHINDENGEN-D15XBN20_17 Datasheet
573Kb / 4P
   Single In-line Package
UD2KB80 SHINDENGEN-UD2KB80_17 Datasheet
828Kb / 4P
   Single In-line Package
UD3KB80 SHINDENGEN-UD3KB80_17 Datasheet
821Kb / 4P
   Single In-line Package
D2SBA60 SHINDENGEN-D2SBA60_17 Datasheet
557Kb / 4P
   Single In-line Package
D5SB60 SHINDENGEN-D5SB60_17 Datasheet
440Kb / 4P
   Single In-line Package
D20XB60 SHINDENGEN-D20XB60_17 Datasheet
433Kb / 4P
   Single In-line Package
D30XBN20 SHINDENGEN-D30XBN20_17 Datasheet
574Kb / 4P
   Single In-line Package
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com