Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N4007S Fiches technique (PDF) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4007S Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
No de pièce 1N4007S
Télécharger  1N4007S Télécharger

Taille du fichier   236.96 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Site Internet  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Description PLASTIC SILICON RECTIFIERS

1N4007S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1N4007S Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

No de pièce 1N4007S
Télécharger  1N4007S Click to download

Taille du fichier   236.96 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Site Internet  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Description PLASTIC SILICON RECTIFIERS

1N4007S Fiches technique (HTML) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4007S Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 1N4007S Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4007S Détails du produit

VOLTAGE RANGE: 50 --- 1000 V CURRENT: 1.0 A

FEATURES
◇ Low cost
◇ Diffused junction
◇ Low leakage
◇ Low forward voltage drop
◇ High current capability
◇ Easily cleaned with Freon,Alcohol,Isopropanol
   and similar solvents
◇ The plastic material carries U/L recognition 94V-0




Numéro de pièce similaire - 1N4007S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
1N4007S DIOTEC-1N4007S Datasheet
129Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4007S PANJIT-1N4007S Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diotech Company.
1N4007S DIOTECH-1N4007S Datasheet
666Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Compact Technology Corp...
1N4007S CTC-1N4007S Datasheet
73Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4007S FS-1N4007S Datasheet
597Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
More results


Description similaire - 1N4007S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Compact Technology Corp...
CT4A01 CTC-CT4A01 Datasheet
41Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N4001 HY-1N4001 Datasheet
35Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
P600A SEMTECH_ELEC-P600A Datasheet
238Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001_10 Datasheet
64Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
BY127M PANJIT-BY127M_09 Datasheet
68Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
6A05S LUGUANG-6A05S Datasheet
136Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
8A05 LUGUANG-8A05 Datasheet
171Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
EM513 LUGUANG-EM513 Datasheet
157Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
P600A LUGUANG-P600A Datasheet
173Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
logo
Yea Shin Technology Co....
1N4001 YEASHIN-1N4001 Datasheet
120Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N5391 CTC-1N5391_15 Datasheet
61Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com