Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TT532600LBKNEXXSC-PF Fiches technique (PDF) - Advanced Crystal Technology

TT532600LBKNEXXSC-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology
No de pièce TT532600LBKNEXXSC-PF
Télécharger  TT532600LBKNEXXSC-PF Télécharger

Taille du fichier   727.72 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  ACT [Advanced Crystal Technology]
Site Internet  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Description TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, HCMOS/TTL

TT532600LBKNEXXSC-PF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TT532600LBKNEXXSC-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology

No de pièce TT532600LBKNEXXSC-PF
Télécharger  TT532600LBKNEXXSC-PF Click to download

Taille du fichier   727.72 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  ACT [Advanced Crystal Technology]
Site Internet  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Description TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, HCMOS/TTL

TT532600LBKNEXXSC-PF Fiches technique (HTML) - Advanced Crystal Technology

TT532600LBKNEXXSC-PF Datasheet HTML 1Page - Advanced Crystal Technology TT532600LBKNEXXSC-PF Datasheet HTML 2Page - Advanced Crystal Technology TT532600LBKNEXXSC-PF Datasheet HTML 3Page - Advanced Crystal Technology



Numéro de pièce similaire - TT532600LBKNEXXSC-PF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LEM
TT50-SD LEM-TT50-SD Datasheet
1Mb / 4P
   AC Current transformer
logo
eupec GmbH
TT500N EUPEC-TT500N Datasheet
416Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TT500N INFINEON-TT500N Datasheet
414Kb / 11P
   Pressure contact technology for high reliability
2016-11-25 Revision: 3.4
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
TT501F YFWDIODE-TT501F Datasheet
357Kb / 3P
   5A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE
TT502F YFWDIODE-TT502F Datasheet
357Kb / 3P
   5A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE
More results


Description similaire - TT532600LBKNEXXSC-PF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Advanced Crystal Techno...
TCT75-4 ACT-TCT75-4_17 Datasheet
240Kb / 3P
   TCXO/VC‐TCXO, 7.0 x 5.0mm, HCMOS/TTL
01/02/2017
TX32CC ACT-TX32CC Datasheet
591Kb / 2P
   TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, HCMOS/TTL
25042016
TCT75-4 ACT-TCT75-4 Datasheet
766Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO 7.0 x 5.0mm, HCMOS/TTL
25042016
VTCT75-4 ACT-VTCT75-4 Datasheet
240Kb / 3P
   TCXO/VC‐TCXO, 7.0 x 5.0mm, HCMOS/TTL
TCSW53 ACT-TCSW53 Datasheet
778Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, Clipped sine wave
12042016
logo
List of Unclassifed Man...
TA62320CV ETC2-TA62320CV Datasheet
70Kb / 1P
   HCMOS/TTL (VC) TCXO Oscillator
logo
Caliber Electronics Inc...
TA61 CALIBER-TA61 Datasheet
76Kb / 1P
   HCMOS/TTL (VC) TCXO Oscillator
logo
ECS, Inc.
ECS-TXO-3225 ECS-ECS-TXO-3225 Datasheet
127Kb / 1P
   HCMOS TCXO/VC-TCXO
ECS-TXO-5032 ECS-ECS-TXO-5032 Datasheet
135Kb / 1P
   HCMOS TCXO/VC-TCXO
logo
Advanced Crystal Techno...
TFCT75 ACT-TFCT75 Datasheet
768Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 7.0 x 5.0mm, HCMOS, Programmable
25042016
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com